công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STT200GKXXB bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Sirectifier Semiconductors

tên linh kiện STT200GKXXB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Thyristor-Thyristor Modules
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIRECTIFIER [Sirectifier Semiconductors]
Trang chủ  http://www.sirectifier.com
Logo SIRECTIFIER - Sirectifier Semiconductors

STT200GKXXB bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Sirectifier Semiconductors

  STT200GKXXB Datasheet HTML 1Page - Sirectifier Semiconductors STT200GKXXB Datasheet HTML 2Page - Sirectifier Semiconductors STT200GKXXB Datasheet HTML 3Page - Sirectifier Semiconductors STT200GKXXB Datasheet HTML 4Page - Sirectifier Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
Thyristor-Thyristor Modules
STT200GKXXB
Fig. 7 Three phase AC-controller:
Power dissipation versus RMS
output current and ambient
temperature
10-3
10-2
10-1
100
101
102
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
10-3
10-2
10-1
100
101
102
0.00
0.05
0.10
0.15
t
s
Z
thJK
K/W
t
s
Z
thJC
K/W
30°
DC
30°
DC
Fig. 8 Transient thermal impedance
junction to case (per thyristor or
diode)
Fig. 9 Transient thermal impedance
junction to heatsink (per thyristor
or diode)
R
thJC for various conduction angles d:
d
R
thJC (K/W)
DC
0.129
180oC
0.131
120oC
0.131
60oC
0.132
30oC
0.132
Constants for Z
thJC calculation:
i
R
thi (K/W)
t
i (s)
1
0.0035
0.099
2
0.0165
0.168
3
0.1091
0.456
R
thJK for various conduction angles d:
d
R
thJK (K/W)
DC
0.169
180oC
0.171
120oC
0.172
60oC
0.172
30oC
0.173
Constants for Z
thJK calculation:
i
R
thi (K/W)
t
i (s)
1
0.0033
0.099
2
0.0159
0.168
3
0.1053
0.456
4
0.04
1.36
3 x STT200
3 x STT200
P4
©2008 SIRECTIFIER All rights reserved,
Tel: +86-519-86800000 Fax: +86-519-88019019 E-mail: sales@sirectifier.com
www.sirectifier.com


Số phần tương tự - STT200GKXXB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sirectifier Semiconduct...
STT200GK08 SIRECTIFIER-STT200GK08 Datasheet
329Kb / 4P
   Thyristor-Thyristor Modules
STT200GK12 SIRECTIFIER-STT200GK12 Datasheet
329Kb / 4P
   Thyristor-Thyristor Modules
STT200GK14 SIRECTIFIER-STT200GK14 Datasheet
329Kb / 4P
   Thyristor-Thyristor Modules
STT200GK16 SIRECTIFIER-STT200GK16 Datasheet
329Kb / 4P
   Thyristor-Thyristor Modules
STT200GK18 SIRECTIFIER-STT200GK18 Datasheet
329Kb / 4P
   Thyristor-Thyristor Modules
More results

Mô tả tương tự - STT200GKXXB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
PSKT96 ETC-PSKT96 Datasheet
99Kb / 2P
   THYRISTOR MODULES THYRISTOR/THYRISTOR MODULES
logo
America Semiconductor, ...
AMS-IRKT250 AMERICASEMI-AMS-IRKT250 Datasheet
1Mb / 2P
   Thyristor-Thyristor Modules
logo
Sirectifier Semiconduct...
STT320GKXXBT SIRECTIFIER-STT320GKXXBT Datasheet
305Kb / 4P
   Thyristor-Thyristor Modules
logo
AEGIS SEMICONDUTORES LT...
A3L:70TT.XXI AEGIS-A3L:70TT.XXI Datasheet
376Kb / 4P
   Thyristor-Thyristor Modules
A3L:130TT.XXH AEGIS-A3L:130TT.XXH Datasheet
344Kb / 4P
   Thyristor-Thyristor Modules
A3L:210TT.XXH AEGIS-A3L:210TT.XXH Datasheet
368Kb / 4P
   Thyristor-Thyristor Modules
logo
Sirectifier Semiconduct...
STT320 SIRECTIFIER-STT320 Datasheet
340Kb / 4P
   Thyristor-Thyristor Modules
STT200 SIRECTIFIER-STT200 Datasheet
329Kb / 4P
   Thyristor-Thyristor Modules
STT181 SIRECTIFIER-STT181 Datasheet
492Kb / 4P
   Thyristor-Thyristor Modules
STT116 SIRECTIFIER-STT116 Datasheet
586Kb / 4P
   Thyristor-Thyristor Modules
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com