công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STGIF5CH60TS-L bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STGIF5CH60TS-L
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-phase inverters for motor drives
Download  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STGIF5CH60TS-L bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button STGIF5CH60TS-L Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STGIF5CH60TS-L Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STGIF5CH60TS-L Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STGIF5CH60TS-L Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STGIF5CH60TS-L Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STGIF5CH60TS-L Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STGIF5CH60TS-L Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STGIF5CH60TS-L Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STGIF5CH60TS-L Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 25 page
background image
DocID026578 Rev 5
7/25
STGIF5CH60TS-L
Electrical characteristics
25
3
Electrical characteristics
(Tj= 25°C unless otherwise noted)
Table 7. Inverter parts
Symbol
Parameter
Test condition
Min
Typ
Max
Unit
ICES
Collector-cut off
current
VCE = 600 V, VCC = Vboot = 15 V
-
100
µA
VCE(sat)
Collector-emitter
saturation voltage
VCC = VBoot = 15 V, VIN
(1)= 0 to 5 V,
IC = 5 A,
1.
Applied between HINx, LINx and GND for x = U, V, W
-1.5
1.95
V
VCC = VBoot = 15 V, VIN
(1)= 0 to 5 V,
IC = 8 A,
-1.7
VF
Diode forward voltage
VIN
(1) = 0, I
C = 5 A
-
2.1
2.7
V
VIN
(1) = 0, I
C = 8 A
-
2.4
V
Inductive load switching time and energy (2)
2.
ton and toff include the propagation delay time of the internal drive. tC(on) and tC(off) are the switching time
of IGBT itself under the internally given gate driving condition.
ton
Turn-on time
VDD = 300 V, VCC = Vboot = 15 V,
VIN
(1) = 0 to 5 V, I
C = 5 A
-265
ns
tc(on)
Cross-over time on
-
110
toff
Turn-off time
-
305
tc(off)
Cross-over time off
-
92
trr
Reverse recovery
time
-100
Eon
Turn-on switching
loss
-90
µJ
Eoff
Turn-off switching
loss
-60
Err
Reverse recovery
energy loss
5.6
ton
Turn-on time
VDD = 300 V, VCC = Vboot = 15 V,
VIN
(1) = 0 to 5 V, I
C = 8 A
-282
ns
tc(on)
Cross-over time on
-
126
toff
Turn-off time
-
295
tc(off)
Cross-over time off
-
90
trr
Reverse recovery
time
-100
Eon
Turn-on switching
loss
-163
µJ
Eoff
Turn-off switching
loss
-86
Err
Reverse recovery
energy loss
9.2


Số phần tương tự - STGIF5CH60TS-L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGIF5CH60TS-LZ STMICROELECTRONICS-STGIF5CH60TS-LZ Datasheet
932Kb / 24P
   SLLIMM - 2nd series IPM, 3-phase inverter, 8 A, 600 V, short‑circuit rugged IGBT
February 2022 Rev 1
More results

Mô tả tương tự - STGIF5CH60TS-L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGIPS10C60 STMICROELECTRONICS-STGIPS10C60 Datasheet
623Kb / 20P
   3-phase inverters for motor drives
April 2015 Rev 3
STGIB10CH60TS-L STMICROELECTRONICS-STGIB10CH60TS-L Datasheet
1Mb / 24P
   3-phase inverters for motor drives
October 2016 Rev 6
STGIB15CH60TS-E STMICROELECTRONICS-STGIB15CH60TS-E Datasheet
1Mb / 24P
   3-phase inverters for motor drives
November 2016 Rev 6
STGIB15CH60TS-L STMICROELECTRONICS-STGIB15CH60TS-L Datasheet
1Mb / 24P
   3-phase inverters for motor drives
November 2016 Rev 6
STGIPL30C60-H STMICROELECTRONICS-STGIPL30C60-H Datasheet
1Mb / 24P
   3-phase inverters for motor drives
July 2013 Rev 4
STGIPS20C60T-H STMICROELECTRONICS-STGIPS20C60T-H Datasheet
992Kb / 19P
   3-phase inverters for motor drives
STGIPS15C60T-H STMICROELECTRONICS-STGIPS15C60T-H Datasheet
640Kb / 19P
   3-phase inverters for motor drives
STGIF5CH60TS-E STMICROELECTRONICS-STGIF5CH60TS-E Datasheet
648Kb / 22P
   3-phase inverters for motor drives
STGIPS15C60 STMICROELECTRONICS-STGIPS15C60 Datasheet
611Kb / 20P
   3-phase inverters for motor drives
April 2015 Rev 3
STGIF10CH60TS-L STMICROELECTRONICS-STGIF10CH60TS-L Datasheet
490Kb / 25P
   3-phase inverters for motor drives
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com