công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EZR32LG330FR60G bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Silicon Laboratories

tên linh kiện EZR32LG330FR60G
Giải thích chi tiết về linh kiện  EZR32LG Wireless MCUs EZR32LG330 Data Sheet
Download  87 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SILABS [Silicon Laboratories]
Trang chủ  http://www.silabs.com
Logo SILABS - Silicon Laboratories

EZR32LG330FR60G bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Silicon Laboratories

Back Button EZR32LG330FR60G Datasheet HTML 7Page - Silicon Laboratories EZR32LG330FR60G Datasheet HTML 8Page - Silicon Laboratories EZR32LG330FR60G Datasheet HTML 9Page - Silicon Laboratories EZR32LG330FR60G Datasheet HTML 10Page - Silicon Laboratories EZR32LG330FR60G Datasheet HTML 11Page - Silicon Laboratories EZR32LG330FR60G Datasheet HTML 12Page - Silicon Laboratories EZR32LG330FR60G Datasheet HTML 13Page - Silicon Laboratories EZR32LG330FR60G Datasheet HTML 14Page - Silicon Laboratories EZR32LG330FR60G Datasheet HTML 15Page - Silicon Laboratories Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 87 page
background image
Module
Configuration
Pin Connections
ADC0
Full configuration
ADC0_CH[7:0]
DAC0
Full configuration
DAC0_OUT[1:0]
OPAMP
Full configuration
Outputs: OPAMP_OUTx, OPAMP_OUT-
xALT, Inputs: OPAMP_Px, OPAMP_Nx
AES
Full configuration
NA
GPIO
38 pins
Available pins are shown in 5.4 GPIO Pin-
out Overview
3.3 Memory Map
The EZR32LG330 memory map is shown below with RAM and flash sizes for the largest memory configuration.
Figure 3.2. EZR32LG330 Memory Map with Largest RAM and Flash Sizes
EZR32LG330 Data Sheet
System Overview
silabs.com | Smart. Connected. Energy-friendly.
Rev. 1.1 | 10


Số phần tương tự - EZR32LG330FR60G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Silicon Laboratories
EZR32LG330F128R55G SILABS-EZR32LG330F128R55G Datasheet
1Mb / 87P
   Building and home automation
EZR32LG330F128R55G-B0 SILABS-EZR32LG330F128R55G-B0 Datasheet
163Kb / 4P
   This change does not impact form, function, quality or reliability.
EZR32LG330F128R55G-B0R SILABS-EZR32LG330F128R55G-B0R Datasheet
163Kb / 4P
   This change does not impact form, function, quality or reliability.
EZR32LG330F128R60G-B0 SILABS-EZR32LG330F128R60G-B0 Datasheet
163Kb / 4P
   This change does not impact form, function, quality or reliability.
EZR32LG330F128R60G-B0R SILABS-EZR32LG330F128R60G-B0R Datasheet
163Kb / 4P
   This change does not impact form, function, quality or reliability.
More results

Mô tả tương tự - EZR32LG330FR60G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Silicon Laboratories
EZR32LG230F256 SILABS-EZR32LG230F256 Datasheet
1Mb / 87P
   EZR32LG Wireless MCUs EZR32LG230 Data Sheet
EZR32WG230F256 SILABS-EZR32WG230F256 Datasheet
1Mb / 87P
   EZR32WG Wireless MCUs EZR32WG230 Data Sheet
EZR32WG330F64R SILABS-EZR32WG330F64R Datasheet
1Mb / 87P
   EZR32WG Wireless MCUs EZR32WG330 Data Sheet
EZR32WG SILABS-EZR32WG Datasheet
1Mb / 89P
   EZR32WG Wireless MCUs
Rev. 2.1
EFR32MG22 SILABS-EFR32MG22 Datasheet
1Mb / 102P
   EFR32MG22 Wireless Gecko SoC Family Data Sheet
Rev. 1.1
BGM210P SILABS-BGM210P Datasheet
2Mb / 50P
   BGM210P Wireless Gecko Bluetooth Module Data Sheet
Rev. 1.3
BGM220P SILABS-BGM220P Datasheet
2Mb / 49P
   BGM220P Wireless Gecko Bluetooth Module Data Sheet
Rev. 1.0
BGM240P SILABS-BGM240P Datasheet
3Mb / 62P
   BGM240P Wireless Gecko Bluetooth Module Data Sheet
Rev. 1.0
BGX220P SILABS-BGX220P Datasheet
2Mb / 39P
   BGX220P Wireless Gecko Bluetooth Xpress Module Data Sheet
Rev. 1.0
BGM13P SILABS-BGM13P Datasheet
4Mb / 103P
   BGM13P Wireless Gecko Bluetooth ® Module Data Sheet
Rev. 1.21
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com