công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STFU24N60M2 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STFU24N60M2
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 600 V, 0.168typ., 18 A MDmesh??M2 Power MOSFET in a TO-220FP ultra narrow leads package
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STFU24N60M2 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button STFU24N60M2 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STFU24N60M2 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STFU24N60M2 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STFU24N60M2 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STFU24N60M2 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STFU24N60M2 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STFU24N60M2 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STFU24N60M2 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STFU24N60M2 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
STFU24N60M2
Revision history
DocID027630 Rev 2
11/12
5
Revision history
Table 10: Document revision history
Date
Revision
Changes
12-Mar-2015
1
Initial release
08-Sepr-2015
2
Datasheet status promoted from preliminary to production data


Số phần tương tự - STFU24N60M2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STFU25N60M2-EP STMICROELECTRONICS-STFU25N60M2-EP Datasheet
271Kb / 13P
   N-channel 600 V, 0.175 typ., 18 A MDmeshTM M2 EP Power MOSFET in a TO-220FP ultra narrow leads package
May 2018 Rev 4
STFU260N4F7 STMICROELECTRONICS-STFU260N4F7 Datasheet
466Kb / 10P
   N-channel 40 V, 1.95 mΩ typ., 90 A, STripFET™ F7 Power MOSFET in a TO-220FP ultra narrow leads package
November 2015
STFU26N60M2 STMICROELECTRONICS-STFU26N60M2 Datasheet
704Kb / 12P
   N-channel 600 V, 0.14 Ω typ., 20 A MDmeshTM M2 Power MOSFET in TO-220FP ultra narrow leads package
July 2017 Rev 1
STFU28N65M2 STMICROELECTRONICS-STFU28N65M2 Datasheet
660Kb / 12P
   Extremely low gate charge
More results

Mô tả tương tự - STFU24N60M2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STFH24N60M2 STMICROELECTRONICS-STFH24N60M2 Datasheet
747Kb / 12P
   N-channel 600 V, 0.168 ??typ., 18 A MDmesh??M2 Power MOSFET in a TO-220FP wide creepage package
June 2016 Rev 2
STFU18N60M2 STMICROELECTRONICS-STFU18N60M2 Datasheet
513Kb / 12P
   N-channel 600 V, 0.255 typ., 13 A MDmesh M2 Power MOSFET in a TO-220FP ultra narrow leads package
June 2019 Rev 3
STFU13N65M2 STMICROELECTRONICS-STFU13N65M2 Datasheet
759Kb / 12P
   N-channel 650 V, 0.37 廓 typ., 10 A MDmesh??M2 Power MOSFET in a TO-220FP ultra narrow leads package
May 2015 Rev 1
STF25N60M2-EP STMICROELECTRONICS-STF25N60M2-EP Datasheet
335Kb / 14P
   N-channel 600 V, 0.175 廓 typ., 18 A MDmesh??M2 EP Power MOSFET in a TO-220FP package
January 2015 Rev 2
STFU9N65M2 STMICROELECTRONICS-STFU9N65M2 Datasheet
462Kb / 12P
   N-channel 650 V, 0.79 typ., 5 A MDmesh M2 Power MOSFET in a TO-220FP ultra narrow leads package
June 2019 Rev 3
STFU25N60M2-EP STMICROELECTRONICS-STFU25N60M2-EP Datasheet
271Kb / 13P
   N-channel 600 V, 0.175 typ., 18 A MDmeshTM M2 EP Power MOSFET in a TO-220FP ultra narrow leads package
May 2018 Rev 4
STFU11N65M2 STMICROELECTRONICS-STFU11N65M2 Datasheet
454Kb / 12P
   N-channel 650 V, 0.60 typ., 7 A MDmesh M2 Power MOSFET in a TO-220FP ultra narrow leads package
June 2019 Rev 2
STF9HN65M2 STMICROELECTRONICS-STF9HN65M2 Datasheet
444Kb / 13P
   N-channel 600 V, 0.71 廓 typ., 5.5 A MDmesh??M2 Power MOSFET in a TO-220FP package
April 2015 Rev 2
STFU13N60M2 STMICROELECTRONICS-STFU13N60M2 Datasheet
655Kb / 12P
   N-channel 600 V, 0.35 typ., 11 A MDmeshTM M2 Power MOSFET in a TO-220FP ultra narrow leads package
September 2015 Rev 2
STFU15N80K5 STMICROELECTRONICS-STFU15N80K5 Datasheet
902Kb / 13P
   N-channel 800 V, 0.3 廓 typ., 14 A MDmesh??K5 Power MOSFET in a TO-220FP ultra narrow leads package
August 2013 Rev 1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com