công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STFU15N80K5 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STFU15N80K5
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 800 V, 0.3typ., 14 A MDmesh??K5 Power MOSFET in a TO-220FP ultra narrow leads package
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STFU15N80K5 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button STFU15N80K5 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STFU15N80K5 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STFU15N80K5 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STFU15N80K5 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STFU15N80K5 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STFU15N80K5 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STFU15N80K5 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STFU15N80K5 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STFU15N80K5 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 13 page
background image
STFU15N80K5
Electrical characteristics
DocID027658 Rev 2
7/13
Figure 8: Capacitance variations
Figure 9: Source-drain diode forward characteristics
Figure 10: Normalized gate threshold voltage vs
temperature
Figure 11: Normalized on-resistance vs temperature
Figure 12: Output capacitance stored energy
Figure 13: Normalized VDS vs temperature


Số phần tương tự - STFU15N80K5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STFU15NM65N STMICROELECTRONICS-STFU15NM65N Datasheet
807Kb / 12P
   N-channel 650 V, 0.35 廓 typ., 12 A MDmesh??II Power MOSFET in a TO-220FP ultra narrow leads package
September 2015 Rev 2
logo
Inchange Semiconductor ...
STFU15NM65N ISC-STFU15NM65N Datasheet
294Kb / 2P
   isc N-Channel Mosfet Transistor
More results

Mô tả tương tự - STFU15N80K5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STFU13N80K5 STMICROELECTRONICS-STFU13N80K5 Datasheet
754Kb / 13P
   N-channel 800 V, 0.37 廓 typ., 12 A MDmesh??K5 Power MOSFET in a TO-220FP ultra narrow leads package
October 2015 Rev 1
STFU14N80K5 STMICROELECTRONICS-STFU14N80K5 Datasheet
459Kb / 12P
   N-channel 800 V, 0.400 Ω typ., 12 A MDmesh™ K5 Power MOSFET in a TO-220FP ultra narrow leads package
Rev 1 - January 2019
STF10LN80K5 STMICROELECTRONICS-STF10LN80K5 Datasheet
714Kb / 14P
   N-channel 800 V, 0.55 廓 typ., 8 A MDmesh??K5 Power MOSFET in a TO-220FP package
December 2015 Rev 3
STF7LN80K5 STMICROELECTRONICS-STF7LN80K5 Datasheet
709Kb / 13P
   N-channel 800 V, 0.95 廓 typ., 5 A MDmesh??K5 Power MOSFET in a TO-220FP package
December 2015 Rev 1
STF23N80K5 STMICROELECTRONICS-STF23N80K5 Datasheet
714Kb / 13P
   N-channel 800 V, 0.23 廓 typ., 16 A MDmesh??K5 Power MOSFET in a TO-220FP package
August 2015 Rev 1
STFU10N80K5 STMICROELECTRONICS-STFU10N80K5_V01 Datasheet
841Kb / 17P
   N-channel 800 V, 0.470 Ω typ., 9 A MDmesh™ K5 Power MOSFETs in a TO-220FP and TO-220FP ultra narrow leads
September 2016
STF17N80K5 STMICROELECTRONICS-STF17N80K5 Datasheet
636Kb / 13P
   N-channel 800 V, 0.29 Ω typ., 14 A MDmesh™ K5 Power MOSFET in a TO-220FP package
January 2016
STF10N80K5 STMICROELECTRONICS-STF10N80K5 Datasheet
576Kb / 14P
   N-channel 800 V, 0.470 ??typ., 9 A MDmesh??K5 Power MOSFET in a TO-220FP package
November 2014 Rev 4
STFU15NM65N STMICROELECTRONICS-STFU15NM65N Datasheet
807Kb / 12P
   N-channel 650 V, 0.35 廓 typ., 12 A MDmesh??II Power MOSFET in a TO-220FP ultra narrow leads package
September 2015 Rev 2
STFU13N65M2 STMICROELECTRONICS-STFU13N65M2 Datasheet
759Kb / 12P
   N-channel 650 V, 0.37 廓 typ., 10 A MDmesh??M2 Power MOSFET in a TO-220FP ultra narrow leads package
May 2015 Rev 1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com