công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STF45N10F7 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STF45N10F7
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra low on-resistance
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STF45N10F7 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  STF45N10F7 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STF45N10F7 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STF45N10F7 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STF45N10F7 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STF45N10F7 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STF45N10F7 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STF45N10F7 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STF45N10F7 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STF45N10F7 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 13 page
background image
DocID024005 Rev 3
3/13
STF45N10F7
Electrical ratings
13
1
Electrical ratings
Table 2. Absolute maximum ratings
Symbol
Parameter
Value
Unit
V
DS
Drain-source voltage
100
V
V
GS
Gate-source voltage
20
V
I
D
Drain current (continuous) at T
C
= 25 °C
30
A
I
D
Drain current (continuous) at T
C
= 100 °C
21.4
A
I
DM
(1)
1.
Pulse width limited by safe operating area.
Drain current (pulsed)
120
A
P
TOT
Total dissipation at T
c
= 25 °C
25
W
V
ISO
Insulation withstand voltage (RMS) from all three leads to
external heat sink (t=1 s;TC=25 °C)
2500
V
T
J
Operating junction temperature
-55 to 175
°C
T
stg
Storage temperature
°C
Table 3. Thermal resistance
Symbol
Parameter
Value
Unit
R
thj-case
Thermal resistance junction-case
6
°C/W
R
thj-amb
Thermal resistance junction-ambient
62.5
°C/W


Số phần tương tự - STF45N10F7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
STF45N10F7 ISC-STF45N10F7 Datasheet
310Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - STF45N10F7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRF7424 IRF-IRF7424 Datasheet
229Kb / 9P
   Ultra Low On-Resistance
IRF7425TR IRF-IRF7425TR Datasheet
94Kb / 9P
   Ultra Low On-Resistance
logo
List of Unclassifed Man...
AUIRF3004WL ETC2-AUIRF3004WL Datasheet
236Kb / 10P
   Ultra Low On-Resistance
AUIRFN7107 ETC2-AUIRFN7107 Datasheet
544Kb / 10P
   Ultra Low On-Resistance
AUIRFN8401 ETC2-AUIRFN8401 Datasheet
617Kb / 11P
   Ultra Low On-Resistance
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF1010E KERSEMI-IRF1010E Datasheet
786Kb / 8P
   Ultra Low On-Resistance
IRF1404S KERSEMI-IRF1404S Datasheet
1Mb / 10P
   Ultra Low On-Resistance
IRF7311 KERSEMI-IRF7311 Datasheet
677Kb / 7P
   Ultra Low On-Resistance
IRFR5505 KERSEMI-IRFR5505 Datasheet
720Kb / 10P
   Ultra Low On-Resistance
logo
International Rectifier
IRF7751PBF IRF-IRF7751PBF Datasheet
244Kb / 8P
   Ultra Low On-Resistance
IRF9953PBF IRF-IRF9953PBF_15 Datasheet
212Kb / 7P
   ULTRA LOW ON RESISTANCE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com