công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STU7N80K5 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STU7N80K5
Giải thích chi tiết về linh kiện  Zener-protected
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STU7N80K5 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button STU7N80K5 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STU7N80K5 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STU7N80K5 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STU7N80K5 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STU7N80K5 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STU7N80K5 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STU7N80K5 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STU7N80K5 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STU7N80K5 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 21 page
background image
DocID023448 Rev 5
11/21
STD7N80K5, STP7N80K5, STU7N80K5
Package mechanical data
21
Table 9. DPAK (TO-252) type A mechanical data
Dim.
mm
Min.
Typ.
Max.
A2.20
2.40
A1
0.90
1.10
A2
0.03
0.23
b0.64
0.90
b4
5.20
5.40
c0.45
0.60
c2
0.48
0.60
D6.00
6.20
D1
5.10
E6.40
6.60
E1
4.70
e2.28
e1
4.40
4.60
H
9.35
10.10
L1.00
1.50
(L1)
2.80
L2
0.80
L4
0.60
1.00
R0.20
V2


Số phần tương tự - STU7N80K5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STU7N105K5 STMICROELECTRONICS-STU7N105K5 Datasheet
989Kb / 18P
   N-channel 1050 V, 1.4 廓 typ., 4 A MDmesh??K5 Power MOSFETs in TO-220, IPAK and TO-247 packages
October 2016 Rev 2
STU7N60M2 STMICROELECTRONICS-STU7N60M2 Datasheet
1Mb / 21P
   Extremely low gate charge
June 2013 Rev 1
STU7N65M2 STMICROELECTRONICS-STU7N65M2 Datasheet
881Kb / 18P
   N-channel 650 V, 0.98 廓 typ., 5 A MDmesh??M2 Power MOSFETs in TO-220 and IPAK packages
May 2015 Rev 3
STU7N65M6 STMICROELECTRONICS-STU7N65M6 Datasheet
458Kb / 13P
   N-channel 650 V, 0.91 typ., 5 A, MDmeshTM M6 Power MOSFET in an IPAK package
October 2018 Rev 3
STU7NA80 STMICROELECTRONICS-STU7NA80 Datasheet
42Kb / 5P
   N - CHANNEL 800V - 1.3ohm - 6.5A - Max220 FAST POWER MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STU7N80K5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STB8N90K5 STMICROELECTRONICS-STB8N90K5 Datasheet
894Kb / 15P
   Zener-protected
November 2016 Rev 1
STW40N95K5 STMICROELECTRONICS-STW40N95K5 Datasheet
767Kb / 13P
   Zener-protected
November 2014 Rev 2
STW7N90K5 STMICROELECTRONICS-STW7N90K5 Datasheet
736Kb / 12P
   Zener-protected
October 2016 Rev 1
STU6N90K5 STMICROELECTRONICS-STU6N90K5 Datasheet
704Kb / 12P
   Zener-protected
November 2016 Rev 1
STD12N50M2 STMICROELECTRONICS-STD12N50M2 Datasheet
754Kb / 16P
   Zener-protected
December 2014 Rev 4
STL12N65M2 STMICROELECTRONICS-STL12N65M2 Datasheet
472Kb / 15P
   Zener-protected
May 2015 Rev 1
STU7LN80K5 STMICROELECTRONICS-STU7LN80K5 Datasheet
406Kb / 12P
   Zener-protected
January 2016 Rev 1
STF16N65M2 STMICROELECTRONICS-STF16N65M2 Datasheet
786Kb / 13P
   Zener-protected
October 2014 Rev 1
STW20N90K5 STMICROELECTRONICS-STW20N90K5 Datasheet
695Kb / 12P
   Zener-protected
December 2016 Rev 2
STL18N65M2 STMICROELECTRONICS-STL18N65M2 Datasheet
710Kb / 14P
   Zener-protected
October 2014 Rev 3
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com