công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD7N80K5 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STD7N80K5
Giải thích chi tiết về linh kiện  Zener-protected
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD7N80K5 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  STD7N80K5 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STD7N80K5 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STD7N80K5 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STD7N80K5 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STD7N80K5 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD7N80K5 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD7N80K5 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD7N80K5 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD7N80K5 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 21 page
background image
Electrical characteristics
STD7N80K5, STP7N80K5, STU7N80K5
4/21
DocID023448 Rev 5
2
Electrical characteristics
(TCASE = 25 °C unless otherwise specified).
Table 4. On/off states
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
V(BR)DSS
Drain-source breakdown
voltage (VGS= 0)
ID = 1 mA
800
V
IDSS
Zero gate voltage drain
current (VGS = 0)
VDS = 800 V
VDS = 800 V, Tc=125 °C
1
50
µA
µA
IGSS
Gate body leakage current
(VDS = 0)
VGS = ± 20 V
±10
µA
VGS(th)
Gate threshold voltage
VDS = VGS, ID = 100 µA
3
4
5
V
RDS(on)
Static drain-source on-
resistance
VGS = 10 V, ID= 3 A
0.95
1.2
Ω
Table 5. Dynamic
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
Ciss
Input capacitance
VDS =100 V, f=1 MHz, VGS=0
-360
-
pF
Coss
Output capacitance
-
30
-
pF
Crss
Reverse transfer
capacitance
-1
-
pF
Co(tr)
(1)
1.
Time related is defined as a constant equivalent capacitance giving the same charging time as Coss when
VDS increases from 0 to 80% VDSS
Equivalent capacitance time
related
VGS = 0, VDS = 0 to 640 V
-47
-
pF
Co(er)
(2)
2.
Energy related is defined as a constant equivalent capacitance giving the same stored energy as Coss
when VDS increases from 0 to 80% VDSS
Equivalent capacitance
energy related
-20
-
pF
RG
Intrinsic gate resistance
f = 1 MHz, ID=0
-
6
-
Ω
Qg
Total gate charge
VDD = 640 V, ID = 6 A
VGS =10 V
(see Figure 17)
-
13.4
-
nC
Qgs
Gate-source charge
-
3.7
-
nC
Qgd
Gate-drain charge
-
7.5
-
nC


Số phần tương tự - STD7N80K5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
STD7N80K5 ISC-STD7N80K5 Datasheet
335Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - STD7N80K5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STB8N90K5 STMICROELECTRONICS-STB8N90K5 Datasheet
894Kb / 15P
   Zener-protected
November 2016 Rev 1
STW40N95K5 STMICROELECTRONICS-STW40N95K5 Datasheet
767Kb / 13P
   Zener-protected
November 2014 Rev 2
STW7N90K5 STMICROELECTRONICS-STW7N90K5 Datasheet
736Kb / 12P
   Zener-protected
October 2016 Rev 1
STU6N90K5 STMICROELECTRONICS-STU6N90K5 Datasheet
704Kb / 12P
   Zener-protected
November 2016 Rev 1
STD12N50M2 STMICROELECTRONICS-STD12N50M2 Datasheet
754Kb / 16P
   Zener-protected
December 2014 Rev 4
STL12N65M2 STMICROELECTRONICS-STL12N65M2 Datasheet
472Kb / 15P
   Zener-protected
May 2015 Rev 1
STU7LN80K5 STMICROELECTRONICS-STU7LN80K5 Datasheet
406Kb / 12P
   Zener-protected
January 2016 Rev 1
STF16N65M2 STMICROELECTRONICS-STF16N65M2 Datasheet
786Kb / 13P
   Zener-protected
October 2014 Rev 1
STW20N90K5 STMICROELECTRONICS-STW20N90K5 Datasheet
695Kb / 12P
   Zener-protected
December 2016 Rev 2
STL18N65M2 STMICROELECTRONICS-STL18N65M2 Datasheet
710Kb / 14P
   Zener-protected
October 2014 Rev 3
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com