công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STB34NM60N bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STB34NM60N
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low gate input resistance
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STB34NM60N bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button STB34NM60N Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STB34NM60N Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STB34NM60N Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STB34NM60N Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STB34NM60N Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STB34NM60N Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STB34NM60N Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STB34NM60N Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STB34NM60N Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 17 page
background image
Test circuits
STB34NM60N, STP34NM60N
8/17
DocID17740 Rev 9
3
Test circuits
Figure 14. Switching times test circuit for
resistive load
Figure 15. Gate charge test circuit
Figure 16. Test circuit for inductive load
switching and diode recovery times
Figure 17. Unclamped inductive load test circuit
Figure 18. Unclamped inductive waveform
Figure 19. Switching time waveform
AM01468v1
VGS
PW
VD
RG
RL
D.U.T.
2200
μF
3.3
μF
VDD
AM01469v1
VDD
47k
Ω
1k
Ω
47k
Ω
2.7k
Ω
1k
Ω
12V
Vi=20V=VGMAX
2200
μF
PW
IG=CONST
100
Ω
100nF
D.U.T.
VG
AM01470v1
A
D
D.U.T.
S
B
G
25
Ω
A
A
B
B
RG
G
FAST
DIODE
D
S
L=100
μH
μF
3.3
1000
μF
VDD
AM01471v1
Vi
Pw
VD
ID
D.U.T.
L
2200
μF
3.3
μF
VDD
AM01472v1
V(BR)DSS
VDD
VDD
VD
IDM
ID
AM01473v1
VDS
ton
tdon
tdoff
toff
tf
tr
90%
10%
10%
0
0
90%
90%
10%
VGS


Số phần tương tự - STB34NM60N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
STB34NM60N ISC-STB34NM60N Datasheet
313Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
STMicroelectronics
STB34NM60ND STMICROELECTRONICS-STB34NM60ND Datasheet
1Mb / 22P
   N-channel 600 V, 0.097 Ohm typ., 29 A FDmesh II Power MOSFET (with fast diode) in D2PAK, TO-220FP, TO-220 and TO-247
logo
Inchange Semiconductor ...
STB34NM60ND ISC-STB34NM60ND Datasheet
313Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - STB34NM60N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD26P3LLH6 STMICROELECTRONICS-STD26P3LLH6 Datasheet
987Kb / 16P
   Low gate input resistance
February 2014 Rev 5
logo
Diodes Incorporated
DMJ7N70SK3 DIODES-DMJ7N70SK3 Datasheet
288Kb / 6P
   Low Gate Input Resistance
logo
STMicroelectronics
STB18N60M2 STMICROELECTRONICS-STB18N60M2 Datasheet
1Mb / 21P
   Low gate input resistance
February 2014 Rev 2
STF13N60M2 STMICROELECTRONICS-STF13N60M2 Datasheet
1Mb / 14P
   Low gate input resistance
March 2014 Rev 4
STL22N65M5 STMICROELECTRONICS-STL22N65M5 Datasheet
1Mb / 17P
   Low gate input resistance
February 2013 Rev 2
STL13N60M2 STMICROELECTRONICS-STL13N60M2 Datasheet
1Mb / 16P
   Low gate input resistance
June 2014 Rev 2
STB13NM60N STMICROELECTRONICS-STB13NM60N Datasheet
1Mb / 24P
   Low gate input resistance
June 2015 Rev 3
STF13NM06N-H STMICROELECTRONICS-STF13NM06N-H Datasheet
787Kb / 13P
   Low gate input resistance
January 2010 Rev 1
STL34N65M5 STMICROELECTRONICS-STL34N65M5 Datasheet
1Mb / 15P
   Low gate input resistance
April 2014 Rev 1
STF18N60M2 STMICROELECTRONICS-STF18N60M2 Datasheet
1Mb / 13P
   Low gate input resistance
February 2014 Rev 3
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com