công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM5576MH/NOPB bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM5576MH/NOPB
Giải thích chi tiết về linh kiện  SIMPLE SWITCHER 75 V, 3 A Step-Down Switching Regulator
Download  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM5576MH/NOPB bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button LM5576MH/NOPB Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM5576MH/NOPB Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM5576MH/NOPB Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM5576MH/NOPB Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM5576MH/NOPB Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM5576MH/NOPB Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM5576MH/NOPB Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM5576MH/NOPB Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM5576MH/NOPB Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 34 page
background image
0.5
1
1.5
2
2.5
3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
IOUT (A)
VIN = 24V
VIN = 48V
VIN = 75V
VIN = 7V
0
2
4
6
8
10
0
2
4
6
8
10
VIN (V)
Ramp Up
Ramp Down
10k
100k
1M
10M
100M
FREQUENCY (Hz)
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
-135
-90
-45
0
45
90
135
180
225
GAIN
PHASE
8
LM5576, LM5576-Q1
SNVS447J – JANUARY 2007 – REVISED NOVEMBER 2014
www.ti.com
Product Folder Links: LM5576 LM5576-Q1
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2007–2014, Texas Instruments Incorporated
Typical Characteristics (continued)
Figure 7. VCC vs VIN RL = 7kω
Figure 8. Error Amplifier Gain/Phase AVCL = 101
Figure 9. Demoboard Efficiency vs IOUT and VIN


Số phần tương tự - LM5576MH/NOPB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM5576MH/NOPB TI1-LM5576MH/NOPB Datasheet
1Mb / 34P
[Old version datasheet]   LM5576/-Q1 SIMPLE SWITCHER짰 75 V, 3 A Step-Down Switching Regulator
More results

Mô tả tương tự - LM5576MH/NOPB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM5574-Q1 TI1-LM5574-Q1 Datasheet
1,018Kb / 33P
[Old version datasheet]   Simple Switcher 75 V 0.5 A Step-Down Switching Regulator
LM5575-Q1 TI1-LM5575-Q1_17 Datasheet
1Mb / 33P
[Old version datasheet]   Simple Switcher 75-V, 1.5-A Step-Down Switching Regulator
LM5576 TI1-LM5576 Datasheet
1Mb / 34P
[Old version datasheet]   LM5576/-Q1 SIMPLE SWITCHER짰 75 V, 3 A Step-Down Switching Regulator
LM5576 TI-LM5576_15 Datasheet
1Mb / 34P
[Old version datasheet]   LM5576/-Q1 SIMPLE SWITCHER짰 75 V, 3 A Step-Down Switching Regulator
LM22670 TI1-LM22670_17 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   42-V, 3-A SIMPLE SWITCHER, Step-Down Voltage Regulator With Features
logo
National Semiconductor ...
LM5574 NSC-LM5574_09 Datasheet
446Kb / 22P
   SIMPLE SWITCHER 75V, 0.5A Step-Down Switching Regulator
logo
Texas Instruments
LM25574 TI1-LM25574_17 Datasheet
970Kb / 30P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER 42V, 0.5A Step-Down Switching Regulator
LM25576 TI1-LM25576_17 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER 42V, 3A Step-Down Switching Regulator
LM25575 TI1-LM25575_17 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER 42V, 1.5A Step-Down Switching Regulator
logo
National Semiconductor ...
LM5575 NSC-LM5575_09 Datasheet
455Kb / 22P
   SIMPLE SWITCHER 75V, 1.5A Step-Down Switching Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com