công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SC2412 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

tên linh kiện 2SC2412
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon Epitaxial Planar Transistor
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BILIN [Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited]
Trang chủ  http://www.galaxycn.com
Logo BILIN - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

2SC2412 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

  2SC2412 Datasheet HTML 1Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited 2SC2412 Datasheet HTML 2Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited 2SC2412 Datasheet HTML 3Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited 2SC2412 Datasheet HTML 4Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Production specification
Silicon Epitaxial Planar Transistor
2SC2412
C020
www.gmicroelec.com
Rev.A
2
ELECTRICAL CHARACTERISTICS @ Ta=25℃ unless otherwise specified
Parameter
Symbol
Test conditions
MIN
TYP
MAX UNIT
Collector-base breakdown voltage
V(BR)CBO
IC=50μA,IE=0
60
V
Collector-emitter breakdown voltage V(BR)CEO
IC=1mA,IB=0
50
V
Emitter-base breakdown voltage
V(BR)EBO
IE=50μA,IC=0
7
V
Collector cut-off current
ICBO
VCB=60V,IE=0
0.1
μA
Emitter cut-off current
IEBO
VEB=7V,IC=0
0.1
μA
DC current gain
hFE
VCE=6V,IC=1mA
120
560
Collector-emitter saturation voltage
VCE(sat)
IC=50mA, IB=5mA
0.4
V
Collector output capacitance
Cob
VCB=12V,IE=0A,
f=1MHz
2.0
3.5
pF
Transition frequency
fT
VCE=12V, IE= -2mA
f=100MHz
180
MHz
CLASSIFICATION
OF
hFE(1)
Rank
Q
R
S
Range
120-270
180-390
270-560
Marking
BQ
BR
BS


Số phần tương tự - 2SC2412

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
2SC2412 ROHM-2SC2412 Datasheet
77Kb / 3P
   2SC4097 / 2SC1741S
logo
SHENZHEN SLS TECHNOLOGY...
2SC2412 SHENZHENSLS-2SC2412 Datasheet
552Kb / 3P
   Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
2SC2412 BILIN-2SC2412 Datasheet
318Kb / 4P
   Silicon Epitaxial Planar Transistor
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SC2412 KEXIN-2SC2412 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
2SC2412 SECOS-2SC2412 Datasheet
331Kb / 3P
   NPN Silicon General Purpose Transistor
More results

Mô tả tương tự - 2SC2412

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
SS8050W BILIN-SS8050W Datasheet
160Kb / 4P
   Silicon Epitaxial Planar Transistor
STD123 BILIN-STD123 Datasheet
268Kb / 4P
   Silicon Epitaxial Planar Transistor
2SC3356W BILIN-2SC3356W Datasheet
164Kb / 4P
   Silicon Epitaxial Planar Transistor
2SC4081W BILIN-2SC4081W Datasheet
217Kb / 4P
   Silicon Epitaxial Planar Transistor
2SC4097W BILIN-2SC4097W Datasheet
133Kb / 3P
   Silicon Epitaxial Planar Transistor
2SC4177W BILIN-2SC4177W Datasheet
271Kb / 4P
   Silicon Epitaxial Planar Transistor
2SD596 BILIN-2SD596 Datasheet
264Kb / 4P
   Silicon Epitaxial Planar Transistor
KTA1298 BILIN-KTA1298 Datasheet
216Kb / 4P
   Silicon Epitaxial Planar Transistor
2SB709A_0712 BILIN-2SB709A_0712 Datasheet
190Kb / 4P
   Silicon Epitaxial Planar Transistor
2SC1654_0712 BILIN-2SC1654_0712 Datasheet
268Kb / 4P
   Silicon Epitaxial Planar Transistor
2SC2411_0712 BILIN-2SC2411_0712 Datasheet
189Kb / 4P
   Silicon Epitaxial Planar Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com