công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STW10N105K5 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STW10N105K5
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra low gate charge
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STW10N105K5 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  STW10N105K5 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STW10N105K5 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STW10N105K5 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STW10N105K5 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STW10N105K5 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STW10N105K5 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STW10N105K5 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STW10N105K5 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STW10N105K5 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 18 page
background image
STF10N105K5, STP10N105K5, STW10N105K5
Electrical ratings
DocID026932 Rev 2
3/18
1
Electrical ratings
Table 2: Absolute maximum ratings
Symbol
Parameter
Value
Unit
TO-220
TO-247
TO-220FP
VGS
Gate- source voltage
30
V
ID
Drain current (continuous) at TC = 25 °C
6
A
ID
Drain current (continuous) at TC = 100 °C
3.78
A
IDM
(1)
Drain current (pulsed)
24
A
PTOT
Total dissipation at TC = 25 °C
130
30
W
IAR
Max. current during repetitive or single pulse
avalanche
2
A
EAS
Single pulse avalanche energy
(starting TJ = 25 °C, ID = IAS, VDD = 50 V)
140
mJ
dv/dt
(2)
Peak diode recovery voltage slope
4.5
V/ns
dv/dt
(3)
MOSFET dv/dt ruggedness
50
V/ns
VISO
Insulation withstand voltage (RMS) from all
three leads to external heatsink (t = 1 s;
TC = 25 ° C)
2500
V
Tj
Tstg
Operating junction temperature
Storage temperature
-55 to 150
°C
Notes:
(1)
Pulse width limited by safe operating area.
(2)
ISD ≤ 6 A, di/dt ≤ 100 A/µs, Vpeak ≤ V(BR)DSS.
(3)
VSD ≤ 840.
Table 3: Thermal data
Symbol
Parameter
Value
Unit
TO-220
TO-247
TO-220FP
Rthj-case
Thermal resistance junction-case max.
0.96
°C/W
Thermal resistance junction-case max.
4.2
Rthj-amb
Thermal resistance junction-ambient max.
62.50
°C/W


Số phần tương tự - STW10N105K5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STW10N95K5 STMICROELECTRONICS-STW10N95K5 Datasheet
1Mb / 22P
   Switching applications
January 2014 Rev 3
STW10NA50 STMICROELECTRONICS-STW10NA50 Datasheet
243Kb / 11P
   N - CHANNEL ENHANCEMENT MODE FAST POWER MOS TRANSISTOR
STW10NB60 STMICROELECTRONICS-STW10NB60 Datasheet
93Kb / 8P
   N - CHANNEL 600V - 0.69ohm - 10A - TO-247 PowerMESH MOSFET
STW10NC60 STMICROELECTRONICS-STW10NC60 Datasheet
337Kb / 9P
   N-CHANNEL 600V - 0.6ohm - 10A - TO-247/ISOWATT218 PowerMesh?줚I MOSFET
STW10NC70Z STMICROELECTRONICS-STW10NC70Z Datasheet
249Kb / 8P
   N-CHANNEL 700V - 0.58 ohm - 10.6A TO-247 Zener-Protected PowerMESH?줚II MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STW10N105K5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STF9N80K5 STMICROELECTRONICS-STF9N80K5 Datasheet
762Kb / 16P
   Ultra-low gate charge
November 2015 Rev 2
STD6N90K5 STMICROELECTRONICS-STD6N90K5 Datasheet
825Kb / 16P
   Ultra-low gate charge
November 2016 Rev 1
logo
Infineon Technologies A...
SPD06N60C3 INFINEON-SPD06N60C3_14 Datasheet
401Kb / 11P
   Ultra low gate charge
logo
STMicroelectronics
STF15N95K5 STMICROELECTRONICS-STF15N95K5 Datasheet
1Mb / 18P
   Ultra low gate charge
February 2014 Rev 2
STD5N95K5 STMICROELECTRONICS-STD5N95K5 Datasheet
1Mb / 26P
   Ultra-low gate charge
January 2017 Rev 4
STD7N90K5 STMICROELECTRONICS-STD7N90K5 Datasheet
817Kb / 16P
   Ultra-low gate charge
October 2016 Rev 1
STP7LN80K5 STMICROELECTRONICS-STP7LN80K5 Datasheet
719Kb / 13P
   Ultra-low gate charge
STF6N80K5 STMICROELECTRONICS-STF6N80K5 Datasheet
831Kb / 15P
   Ultra low gate charge
September 2016 Rev 4
STL7N80K5 STMICROELECTRONICS-STL7N80K5 Datasheet
956Kb / 17P
   Ultra low gate charge
November 2013 Rev 1
STL2N80K5 STMICROELECTRONICS-STL2N80K5 Datasheet
1Mb / 17P
   Ultra low gate charge
July 2014 Rev 2
STF7N80K5 STMICROELECTRONICS-STF7N80K5 Datasheet
689Kb / 14P
   Ultra low gate charge
October 2013 Rev 1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com