công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STF10N60M2 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STF10N60M2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Extremely low gate charge
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STF10N60M2 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button STF10N60M2 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STF10N60M2 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STF10N60M2 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STF10N60M2 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STF10N60M2 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STF10N60M2 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STF10N60M2 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STF10N60M2 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STF10N60M2 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 13 page
background image
Test circuits
STF10N60M2
8/13
DocID024712 Rev 4
3
Test circuits
Figure 14: Test circuit for resistive load
switching times
Figure 15: Test circuit for gate charge
behavior
Figure 16: Test circuit for inductive load
switching and diode recovery times
Figure 17: Unclamped inductive load test
circuit
Figure 18: Unclamped inductive waveform
Figure 19: Switching time waveform


Số phần tương tự - STF10N60M2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STF10N60DM2 STMICROELECTRONICS-STF10N60DM2 Datasheet
711Kb / 12P
   N-channel 600 V, 0.440 (ohm) typ., 8 A MDmesh DM2 Power MOSFET in a TO-220FP package
More results

Mô tả tương tự - STF10N60M2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STWA48N60M2 STMICROELECTRONICS-STWA48N60M2 Datasheet
776Kb / 12P
   Extremely low gate charge
December 2015 Rev 1
STL7N60M2 STMICROELECTRONICS-STL7N60M2 Datasheet
310Kb / 13P
   Extremely low gate charge
January 2015 Rev 1
STD7N60M2 STMICROELECTRONICS-STD7N60M2 Datasheet
1Mb / 21P
   Extremely low gate charge
June 2013 Rev 1
STB28N60M2 STMICROELECTRONICS-STB28N60M2 Datasheet
1Mb / 21P
   Extremely low gate charge
STD11N65M2 STMICROELECTRONICS-STD11N65M2 Datasheet
1Mb / 21P
   Extremely low gate charge
May 2014 Rev 1
STF5N60M2 STMICROELECTRONICS-STF5N60M2 Datasheet
743Kb / 13P
   Extremely low gate charge
June 2016 Rev 2
STF7N65M2 STMICROELECTRONICS-STF7N65M2 Datasheet
904Kb / 13P
   Extremely low gate charge
August 2014 Rev 2
STL13N65M2 STMICROELECTRONICS-STL13N65M2 Datasheet
642Kb / 16P
   Extremely low gate charge
December 2014 Rev 1
STL19N60M2 STMICROELECTRONICS-STL19N60M2 Datasheet
770Kb / 15P
   Extremely low gate charge
January 2016 Rev 1
STW56N65M2 STMICROELECTRONICS-STW56N65M2 Datasheet
730Kb / 12P
   Extremely low gate charge
December 2014 Rev 1
STB24N65M2 STMICROELECTRONICS-STB24N65M2 Datasheet
1Mb / 20P
   Extremely low gate charge
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com