công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD4N80K5 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STD4N80K5
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 800 V, 2.1 ??typ., 3 A MDmesh??K5 Power MOSFETs in DPAK, TO-220FP, TO-220 and IPAK packages
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD4N80K5 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button STD4N80K5 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STD4N80K5 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STD4N80K5 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STD4N80K5 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD4N80K5 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD4N80K5 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD4N80K5 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD4N80K5 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STD4N80K5 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 23 page
background image
Electrical characteristics
STD4N80K5, STF4N80K5, STP4N80K5, STU4N80K5
6/23
DocID025105 Rev 3
2.1
Electrical characteristics (curves)
Figure 2. Safe operating area for DPAK and
IPAK
Figure 3. Thermal impedance for DPAK and
IPAK
ID
10
1
0.1
0.1
1
100
VDS(V)
10
(A)
10µs
100µs
1ms
10ms
Tj=150°C
Tc=25°C
Single pulse
0.01
AM15986v1
Figure 4. Safe operating area for TO-220FP
Figure 5. Thermal impedance for TO-220FP
ID
10
1
0.1
0.1
1
100
VDS(V)
10
(A)
10µs
100µs
1ms
10ms
Tj=150°C
Tc=25°C
Single pulse
0.01
AM15987v1
Figure 6. Safe operating area for TO-220
Figure 7. Thermal impedance for TO-220
ID
10
1
0.1
0.1
1
100
VDS(V)
10
(A)
10µs
100µs
1ms
10ms
Tj=150°C
Tc=25°C
Single pulse
0.01
AM15988v1


Số phần tương tự - STD4N80K5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD4N20 STMICROELECTRONICS-STD4N20 Datasheet
271Kb / 9P
   N-CHANNEL 200V - 1.2ohm - 4A DPAK/IPAK MESH OVERLAY??MOSFET
STD4N25 STMICROELECTRONICS-STD4N25 Datasheet
142Kb / 10P
   N - CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOS TRANSISTORS
STD4N52K3 STMICROELECTRONICS-STD4N52K3 Datasheet
1Mb / 21P
   N-channel 525 V, 2.5 A, 2.1 廓 typ., SuperMESH3??Power MOSFET in DPAK, TO-220FP, TO-220 and IPAK packages
STD4N52K3 STMICROELECTRONICS-STD4N52K3 Datasheet
1Mb / 2P
   N-channel 525 V, 2.5 A, 2.1typ., SuperMESH3 Power MOSFET in DPAK, TO-220FP, TO-220 and IPAK packages
February 2013 Rev 2
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STD4N52K3 VBSEMI-STD4N52K3 Datasheet
1Mb / 9P
   Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STD4N80K5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD2N105K5 STMICROELECTRONICS-STD2N105K5 Datasheet
1Mb / 21P
   N-channel 1050 V, 6 廓 typ., 1.5 A MDmesh??K5 Power MOSFETs in DPAK, TO-220 and IPAK packages
November 2014 Rev 3
STD3NK80Z-1 STMICROELECTRONICS-STD3NK80Z-1_V01 Datasheet
1Mb / 29P
   N-channel 800 V, 3.8 Ω typ., 2.5 A SuperMESH™ Power MOSFETs in IPAK, DPAK, TO-220FP, TO-220 packages
Rev 7 April 2017
STP3LN80K5 STMICROELECTRONICS-STP3LN80K5 Datasheet
804Kb / 15P
   N-channel 800 V, 2.75 Ω typ., 2 A MDmesh™ K5 Power MOSFET in TO-220 and IPAK packages
June 2016
STD11N65M5 STMICROELECTRONICS-STD11N65M5 Datasheet
1Mb / 25P
   N-channel 650 V, 0.43 typ., 9 A MDmesh V Power MOSFET in D2PAK, DPAK, TO-220FP, TO-220 and IPAK packages
STP7N105K5 STMICROELECTRONICS-STP7N105K5 Datasheet
989Kb / 18P
   N-channel 1050 V, 1.4 廓 typ., 4 A MDmesh??K5 Power MOSFETs in TO-220, IPAK and TO-247 packages
October 2016 Rev 2
STD4N52K3 STMICROELECTRONICS-STD4N52K3 Datasheet
1Mb / 21P
   N-channel 525 V, 2.5 A, 2.1 廓 typ., SuperMESH3??Power MOSFET in DPAK, TO-220FP, TO-220 and IPAK packages
STF4LN80K5 STMICROELECTRONICS-STF4LN80K5 Datasheet
719Kb / 13P
   N-channel 800 V, 2.1 Ω typ., 3 A MDmesh™ K5 Power MOSFET in a TO-220FP package
May 2016
STP9N80K5 STMICROELECTRONICS-STP9N80K5 Datasheet
795Kb / 16P
   N-channel 800 V, 0.73 Ω typ., 7 A MDmesh™ K5 Power MOSFETs in a TO-220 and TO-247 packages
July 2016
STF11N65M5 STMICROELECTRONICS-STF11N65M5 Datasheet
1Mb / 25P
   N-channel 650 V, 0.43 廓 typ., 9 A MDmesh??V Power MOSFET in D2PAK, DPAK, TO-220FP, TO-220 and IPAK packages
December 2012 Rev 2
STF14N80K5 STMICROELECTRONICS-STF14N80K5 Datasheet
766Kb / 16P
   N-channel 800 V, 0.400 Ω typ., 12 A MDmesh™ K5 Power MOSFETs in TO-220FP and I²PAKFP packages
December 2015
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com