công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD1HN60K3 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STD1HN60K3
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 600 V, 6.7typ., 1.2 A SuperMESH3??Power MOSFET in DPAK and IPAK packages
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD1HN60K3 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button STD1HN60K3 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STD1HN60K3 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STD1HN60K3 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STD1HN60K3 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD1HN60K3 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD1HN60K3 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD1HN60K3 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD1HN60K3 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STD1HN60K3 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 19 page
background image
Electrical characteristics
STD1HN60K3, STU1HN60K3
6/19
DocID024422 Rev 1
2.1
Electrical characteristics (curves)
Figure 2. Safe operating area
Figure 3. Thermal impedance
ID
1
0.1
0.1
1
100
VDS(V)
10
(A)
10µs
100µs
1ms
10ms
0.01
Tj=150°C
Tc=25°C
Single pulse
AM15647v1
Figure 4. Output characteristics
Figure 5. Transfer characteristics
Figure 6. Normalized BVDSS vs temperature
Figure 7. Static drain-source on-resistance
ID
1.2
0.8
0.4
0
0
8
VDS(V)
(A)
4
12
1.6
5V
6V
7V
VGS=10V
16
AM15648v1
ID
0.4
0
0
4
VGS(V)
8
(A)
2
6
0.8
1.2
VDS=15V
1.6
AM15649v1
BVDSS
-75
TJ(°C)
(norm)
-50
0
-25
0.85
0.90
0.95
1.00
1.05
ID=1 mA
25 50 75 100 125
1.10
AM15650v1
RDS(on)
6
5
4
3
0.4
0.6
ID(A)
(
Ω)
0.5
0.7
7
8
9
1.1
0.8
0.9
1
1.2
VGS=10 V
AM15651v1


Số phần tương tự - STD1HN60K3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STD1HN60K3 VBSEMI-STD1HN60K3 Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STD1HN60K3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD2LN60K3 STMICROELECTRONICS-STD2LN60K3 Datasheet
1Mb / 20P
   N-channel 600 V, 4typ., 2 A SuperMESH3 Power MOSFET in DPAK, TO-220FP and IPAK packages
STD4N52K3 STMICROELECTRONICS-STD4N52K3 Datasheet
1Mb / 21P
   N-channel 525 V, 2.5 A, 2.1 廓 typ., SuperMESH3??Power MOSFET in DPAK, TO-220FP, TO-220 and IPAK packages
STDLED602 STMICROELECTRONICS-STDLED602 Datasheet
1Mb / 19P
   N-channel 600 V, 4 Ω typ., 2 A Power MOSFET in DPAK and IPAK packages
March 2013
STDLED525 STMICROELECTRONICS-STDLED525 Datasheet
1Mb / 22P
   N-channel 525 V, 1.2 Ω typ., 5.0 A Power MOSFET in DPAK, I2PAKFP, TO-220 and IPAK packages
March 2013
STF6N62K3 STMICROELECTRONICS-STF6N62K3 Datasheet
1Mb / 19P
   N-channel 620 V, 0.95 廓 typ., 5.5 A SuperMESH3 Power MOSFET in TO-220FP, IPAKFP, IPAK, TO-220, IPAK packages
STD8NM50N STMICROELECTRONICS-STD8NM50N Datasheet
1Mb / 19P
   N-channel 500 V, 0.73 廓 typ., 5 A MDmesh?줚I Power MOSFET in DPAK, TO-220 and IPAK packages
STP16N60M2 STMICROELECTRONICS-STP16N60M2 Datasheet
453Kb / 16P
   N-channel 600 V, 0.28 廓 typ., 12 A MDmesh??M2 Power MOSFET in TO-220 and IPAK packages
March 2015 Rev 1
logo
List of Unclassifed Man...
STU5N52K3 ETC2-STU5N52K3 Datasheet
1Mb / 23P
   N-channel 525 V, 1.2 廓, 4.4 A SuperMESH3??Power MOSFET D짼PAK, DPAK, TO-220FP, TO-220, IPAK
logo
STMicroelectronics
STP4N52K3 STMICROELECTRONICS-STP4N52K3 Datasheet
1Mb / 2P
   N-channel 525 V, 2.5 A, 2.1typ., SuperMESH3 Power MOSFET in DPAK, TO-220FP, TO-220 and IPAK packages
February 2013 Rev 2
logo
STATEK CORPORATION
STP6N62K3 STATEK-STP6N62K3 Datasheet
1Mb / 19P
   N-channel 620 V, 0.95 廓 typ., 5.5 A SuperMESH3??Power MOSFET in TO-220FP, I짼PAKFP, I짼PAK, TO-220, IPAK packages
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com