công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STI28N60M2 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STI28N60M2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Extremely low gate charge
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STI28N60M2 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - STMicroelectronics

  STI28N60M2 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STI28N60M2 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STI28N60M2 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STI28N60M2 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STI28N60M2 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STI28N60M2 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STI28N60M2 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STI28N60M2 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STI28N60M2 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 21 page
background image
March 2017
DocID025254 Rev 4
1/21
This is information on a product in full production.
www.st.com
STB28N60M2, STI28N60M2,
STP28N60M2, STW28N60M2
N-
channel 600 V, 0.135 Ω typ., 22 A MDmesh™ M2
Power MOSFETs in D²PAK, I²PAK, TO-220 and TO-247
Datasheet - production data
Figure 1: Internal schematic diagram
Features
Order code
VDS @ TJmax
RDS(on) max.
ID
STB28N60M2
650 V
0.150
22 A
STI28N60M2
STP28N60M2
STW28N60M2
Extremely low gate charge
Excellent output capacitance (COSS) profile
100% avalanche tested
Zener-protected
Applications
Switching applications
LCC converters, resonant converters
Description
These devices are N-channel Power MOSFETs
developed using MDmesh™ M2 technology.
Thanks to their strip layout and improved vertical
structure, these devices exhibit low on-resistance
and optimized switching characteristics,
rendering them suitable for the most demanding
high efficiency converters.
Table 1: Device summary
Order code
Marking
Package
Packing
STB28N60M2
28N60M2
D²PAK
Tape and reel
STI28N60M2
I²PAK
Tube
STP28N60M2
TO-220
STW28N60M2
TO-247
TAB
1
D
(
)
(2
)
G
S 3
(
)
AM15572V1


Số phần tương tự - STI28N60M2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STI200N6F3 STMICROELECTRONICS-STI200N6F3 Datasheet
858Kb / 16P
   N-channel 60 V, 3 m廓, 120 A D2PAK, TO-220, I2PAK STripFET??Power MOSFET
STI20N60M2-EP STMICROELECTRONICS-STI20N60M2-EP Datasheet
262Kb / 14P
   N-channel 600 V, 0.230 Ω typ., 13 A MDmesh™ M2 EP Power MOSFET in an I²PAK package
DS12514 - Rev 2 - June 2018
STI20N65M5 STMICROELECTRONICS-STI20N65M5 Datasheet
1Mb / 21P
   N-channel 650 V, 0.160 typ., 18 A MDmesh V Power MOSFET in D2PAK, I2PAK
STI20N65M5 STMICROELECTRONICS-STI20N65M5 Datasheet
1Mb / 21P
   N-channel 650 V, 0.160 廓 typ., 18 A MDmesh??V Power MOSFET in D2PAK, I2PAK, TO-220 and TO-247 packages
February 2013 Rev 2
logo
Inchange Semiconductor ...
STI20N65M5 ISC-STI20N65M5 Datasheet
324Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - STI28N60M2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STWA48N60M2 STMICROELECTRONICS-STWA48N60M2 Datasheet
776Kb / 12P
   Extremely low gate charge
December 2015 Rev 1
STL7N60M2 STMICROELECTRONICS-STL7N60M2 Datasheet
310Kb / 13P
   Extremely low gate charge
January 2015 Rev 1
STD7N60M2 STMICROELECTRONICS-STD7N60M2 Datasheet
1Mb / 21P
   Extremely low gate charge
June 2013 Rev 1
STD11N65M2 STMICROELECTRONICS-STD11N65M2 Datasheet
1Mb / 21P
   Extremely low gate charge
May 2014 Rev 1
STF5N60M2 STMICROELECTRONICS-STF5N60M2 Datasheet
743Kb / 13P
   Extremely low gate charge
June 2016 Rev 2
STF7N65M2 STMICROELECTRONICS-STF7N65M2 Datasheet
904Kb / 13P
   Extremely low gate charge
August 2014 Rev 2
STL13N65M2 STMICROELECTRONICS-STL13N65M2 Datasheet
642Kb / 16P
   Extremely low gate charge
December 2014 Rev 1
STL19N60M2 STMICROELECTRONICS-STL19N60M2 Datasheet
770Kb / 15P
   Extremely low gate charge
January 2016 Rev 1
STW56N65M2 STMICROELECTRONICS-STW56N65M2 Datasheet
730Kb / 12P
   Extremely low gate charge
December 2014 Rev 1
STB24N65M2 STMICROELECTRONICS-STB24N65M2 Datasheet
1Mb / 20P
   Extremely low gate charge
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com