công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STF26NM60ND bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STF26NM60ND
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low input capacitance and gate charge
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STF26NM60ND bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  STF26NM60ND Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STF26NM60ND Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STF26NM60ND Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STF26NM60ND Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STF26NM60ND Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STF26NM60ND Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STF26NM60ND Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STF26NM60ND Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STF26NM60ND Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 23 page
background image
Electrical ratings
STB26NM60ND, STF26NM60ND, STP26NM60ND, STW26NM60ND
4/23
DocID025283 Rev 1
Table 4. Avalanche characteristics
Symbol
Parameter
Value
Unit
IAR
Avalanche current, repetitive or not-repetitive
(pulse width limited by TJ max)
4A
EAS
Single pulse avalanche energy
(starting TJ = 25 °C, ID = IAS, VDD = 50 V)
100
mJ


Số phần tương tự - STF26NM60ND

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STF26NM60N STMICROELECTRONICS-STF26NM60N Datasheet
1Mb / 23P
   N-channel 600 V, 0.135 ohm typ., 20 A MDmesh II Power MOSFET in D2PAK, I2PAK, TO-220, TO-220FP and TO-247 packages
logo
Inchange Semiconductor ...
STF26NM60N ISC-STF26NM60N Datasheet
310Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STF26NM60N VBSEMI-STF26NM60N Datasheet
1Mb / 11P
   N-Channel 650-V (D-S) Super Junction MOSFET
logo
STMicroelectronics
STF26NM60N-H STMICROELECTRONICS-STF26NM60N-H Datasheet
707Kb / 12P
   N-channel 600 V, 0.135 ?? 20 A MDmesh??II Power MOSFET in TO-220FP
January 2010 Rev 1
More results

Mô tả tương tự - STF26NM60ND

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STB27NM60ND STMICROELECTRONICS-STB27NM60ND Datasheet
940Kb / 19P
   Low input capacitance and gate charge
STY100NM60N STMICROELECTRONICS-STY100NM60N Datasheet
815Kb / 13P
   Low input capacitance and gate charge
November 2012 Rev 2
F21NM60ND STMICROELECTRONICS-F21NM60ND Datasheet
559Kb / 18P
   Low input capacitance and gate charge
STB43N65M5 STMICROELECTRONICS-STB43N65M5 Datasheet
561Kb / 16P
   Low gate charge and input capacitance
STL15N65M5 STMICROELECTRONICS-STL15N65M5 Datasheet
1Mb / 16P
   Low gate charge and input capacitance
December 2016 Rev 2
STL38N65M5 STMICROELECTRONICS-STL38N65M5 Datasheet
1Mb / 17P
   Low input capacitance and gate charge
STE145N65M5 STMICROELECTRONICS-STE145N65M5 Datasheet
820Kb / 13P
   Low gate charge and input capacitance
November 2015 Rev 2
STL3NM60N STMICROELECTRONICS-STL3NM60N Datasheet
865Kb / 13P
   Low input capacitance and gate charge
November 2014 Rev 2
STB7ANM60N STMICROELECTRONICS-STB7ANM60N Datasheet
1Mb / 20P
   Low input capacitance and gate charge
STFI24NM60N STMICROELECTRONICS-STFI24NM60N Datasheet
804Kb / 12P
   Low input capacitance and gate charge
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com