công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM-3TW103 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Copal Electronics

tên linh kiện SM-3TW103
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT CERMET TRIMMERS
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COPAL [Copal Electronics]
Trang chủ  http://www.nidec-copal-electronics.com/e
Logo COPAL - Copal Electronics

SM-3TW103 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Copal Electronics

  SM-3TW103 Datasheet HTML 1Page - Copal Electronics SM-3TW103 Datasheet HTML 2Page - Copal Electronics SM-3TW103 Datasheet HTML 3Page - Copal Electronics SM-3TW103 Datasheet HTML 4Page - Copal Electronics SM-3TW103 Datasheet HTML 5Page - Copal Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
SM-3/31
SURFACE MOUNT TRIMMERS
SM-3A/31A
Side adjustment
1
2
3
0.4W
× 1.3L × 0.3D
3 – 0.8
3.4
Resistance code &
Production date code
2.8
2 – 0.6
1
3.9
SM-3B/31B
Side adjustment
1
2
3
0.4W
× 1.3L × 0.3D
3.4
Resistance code &
Production date code
2.8
2 – 0.6
1
3.9
CW rotation
1
2
3
Note the terminal position.
OUTLINE DIMENSIONS
Unless otherwise specified, tolerance :
± 0.3 (Unit : mm)
PACKAGING SPECIFICATIONS
<Taping packaging specifications>
Taping version is packaged in 500 pcs. per reel.
Orders will be accepted for units of 500 pcs., i.e., 500,
1000, 1500 pcs., etc.
Taping version is boxed with one reel.
Maximum number of consecutive missing pieces = 2
Leader length and reel dimension are shown in the dia-
grams below.
EMBOSSED TAPE DIMENSIONS
REEL DIMENSIONS
(Conforms to JIS C 0806-3)
(In accordance with EIAJ ET-7200A)
(Unit: mm)
Empty
Filled
Empty
40 mm min.
20 pitches min.
400 mm min.
Direction of feed
Head
End
180
15.4
±1
21
±0.8
13
±0.2
2
±0.5
13
+1
0
0
–1.5


Số phần tương tự - SM-3TW103

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Copal Electronics
SM-3TA COPAL-SM-3TA Datasheet
127Kb / 5P
   SURFACE MOUNT CERMET TRIMMERS
SM-3TB COPAL-SM-3TB Datasheet
127Kb / 5P
   SURFACE MOUNT CERMET TRIMMERS
More results

Mô tả tương tự - SM-3TW103

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
SM-31TW501 ETC2-SM-31TW501 Datasheet
351Kb / 5P
   SURFACE MOUNT CERMET TRIMMERS
logo
Copal Electronics
SM-42TA103 COPAL-SM-42TA103 Datasheet
123Kb / 5P
   SURFACE MOUNT CERMET TRIMMERS
logo
List of Unclassifed Man...
SM-42 ETC2-SM-42 Datasheet
1Mb / 5P
   SURFACE MOUNT CERMET TRIMMERS
SM-42TX102 ETC2-SM-42TX102 Datasheet
1Mb / 5P
   SURFACE MOUNT CERMET TRIMMERS
logo
Copal Electronics
SM-3 COPAL-SM-3 Datasheet
127Kb / 5P
   SURFACE MOUNT CERMET TRIMMERS
SM-42TA503 COPAL-SM-42TA503 Datasheet
123Kb / 5P
   SURFACE MOUNT CERMET TRIMMERS
logo
List of Unclassifed Man...
SM-42TW100 ETC2-SM-42TW100 Datasheet
141Kb / 5P
   SURFACE MOUNT CERMET TRIMMERS
logo
Copal Electronics
SM-42TA104 COPAL-SM-42TA104 Datasheet
123Kb / 5P
   SURFACE MOUNT CERMET TRIMMERS
SM-43TW103 COPAL-SM-43TW103 Datasheet
123Kb / 5P
   SURFACE MOUNT CERMET TRIMMERS
SM-42 COPAL-SM-42 Datasheet
123Kb / 5P
   SURFACE MOUNT CERMET TRIMMERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com