công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STP21NM60ND bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STP21NM60ND
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low input capacitance and gate charge
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STP21NM60ND bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button STP21NM60ND Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STP21NM60ND Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STP21NM60ND Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STP21NM60ND Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STP21NM60ND Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STP21NM60ND Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STP21NM60ND Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STP21NM60ND Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STP21NM60ND Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 18 page
background image
Package mechanical data
STP/F21NM60ND - STB21NM60ND - STI21NM60ND - STW21NM60ND
10/18
4
Package mechanical data
In order to meet environmental requirements, ST offers these devices in different grades of
ECOPACK® packages, depending on their level of environmental compliance. ECOPACK®
specifications, grade definitions and product status are available at: www.st.com.
ECOPACK is an ST trademark.


Số phần tương tự - STP21NM60ND

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STP21NM60ND STMICROELECTRONICS-STP21NM60ND Datasheet
545Kb / 18P
   N-channel 600 V, 0.17 廓, 17 A FDmesh??II Power MOSFET D2PAK, I2PAK, TO-220FP, TO-220, TO-247
STP21NM60ND STMICROELECTRONICS-STP21NM60ND Datasheet
559Kb / 18P
   N-channel 600 V, 0.17 廓, 17 A FDmesh??II Power MOSFET D2PAK, I2PAK, TO-220FP, TO-220, TO-247
logo
Inchange Semiconductor ...
STP21NM60ND ISC-STP21NM60ND Datasheet
291Kb / 2P
   Isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - STP21NM60ND

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STB27NM60ND STMICROELECTRONICS-STB27NM60ND Datasheet
940Kb / 19P
   Low input capacitance and gate charge
STY100NM60N STMICROELECTRONICS-STY100NM60N Datasheet
815Kb / 13P
   Low input capacitance and gate charge
November 2012 Rev 2
STB43N65M5 STMICROELECTRONICS-STB43N65M5 Datasheet
561Kb / 16P
   Low gate charge and input capacitance
STL15N65M5 STMICROELECTRONICS-STL15N65M5 Datasheet
1Mb / 16P
   Low gate charge and input capacitance
December 2016 Rev 2
STL38N65M5 STMICROELECTRONICS-STL38N65M5 Datasheet
1Mb / 17P
   Low input capacitance and gate charge
STE145N65M5 STMICROELECTRONICS-STE145N65M5 Datasheet
820Kb / 13P
   Low gate charge and input capacitance
November 2015 Rev 2
STB26NM60ND STMICROELECTRONICS-STB26NM60ND Datasheet
1Mb / 23P
   Low input capacitance and gate charge
STL3NM60N STMICROELECTRONICS-STL3NM60N Datasheet
865Kb / 13P
   Low input capacitance and gate charge
November 2014 Rev 2
STB7ANM60N STMICROELECTRONICS-STB7ANM60N Datasheet
1Mb / 20P
   Low input capacitance and gate charge
STFI24NM60N STMICROELECTRONICS-STFI24NM60N Datasheet
804Kb / 12P
   Low input capacitance and gate charge
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com