công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STTH5R06DJF bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STTH5R06DJF
Giải thích chi tiết về linh kiện  High energy avalanche capability
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STTH5R06DJF bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

  STTH5R06DJF Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STTH5R06DJF Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STTH5R06DJF Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STTH5R06DJF Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STTH5R06DJF Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STTH5R06DJF Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STTH5R06DJF Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STTH5R06DJF Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STTH5R06DJF Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
Ordering information
STTH5R06DJF
8/9
Doc ID 022760 Rev 1
3
Ordering information
4
Revision history
Table 8.
Other information
Order code
Marking
Package
Weight
Base qty
Delivery mode
STTH5R06DJF-TR
TH5R 06
PowerFLAT
5x6
0.095 g
3000
Tape and Reel
Table 9.
Document revision history
Date
Revision
Changes
16-Mar-2012
1
First issue.


Số phần tương tự - STTH5R06DJF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STTH5R06D STMICROELECTRONICS-STTH5R06D Datasheet
135Kb / 8P
   TURBO 2 ULTRAFAST HIGH VOLTAGE RECTIFIER
October 2002 - Ed: 3B
STTH5R06D STMICROELECTRONICS-STTH5R06D Datasheet
116Kb / 9P
   TURBO 2 ULTRAFAST HIGH VOLTAGE RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - STTH5R06DJF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kemet Corporation
T545H108M006ATE055 KEMET-T545H108M006ATE055 Datasheet
1Mb / 18P
   High energy delivery capability
logo
International Rectifier
IRF5EA1310 IRF-IRF5EA1310_15 Datasheet
244Kb / 7P
   Avalanche Energy Ratings
IRF5M5210 IRF-IRF5M5210_15 Datasheet
115Kb / 7P
   Avalanche Energy Ratings
IRF5N4905 IRF-IRF5N4905_15 Datasheet
121Kb / 7P
   Avalanche Energy Ratings
IRF5NJ3315 IRF-IRF5NJ3315_15 Datasheet
176Kb / 7P
   Avalanche Energy Ratings
IRF5Y3315CM IRF-IRF5Y3315CM_15 Datasheet
108Kb / 7P
   Avalanche Energy Ratings
IRF5Y3710CM IRF-IRF5Y3710CM_15 Datasheet
107Kb / 7P
   Avalanche Energy Ratings
IRF7Y1405CM IRF-IRF7Y1405CM_15 Datasheet
100Kb / 7P
   Avalanche Energy Ratings
IRF7YSZ44VCM IRF-IRF7YSZ44VCM_15 Datasheet
117Kb / 7P
   Avalanche Energy Ratings
logo
Micross Components
FFH75H60S MICROSS-FFH75H60S Datasheet
700Kb / 3P
   Avalanche Energy Rated
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com