công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STPTIC-39G2 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STPTIC-39G2
Giải thích chi tiết về linh kiện  High linearity
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STPTIC-39G2 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button STPTIC-39G2 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STPTIC-39G2 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STPTIC-39G2 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STPTIC-39G2 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STPTIC-39G2 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STPTIC-39G2 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STPTIC-39G2 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STPTIC-39G2 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STPTIC-39G2 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
Reflow profile
STPTIC-39G2
8/11
DocID028099 Rev 1
3
Reflow profile
Figure 11. ST ECOPACK® recommended soldering reflow profile for PCB mounting
Note:
Minimize air convection currents in the reflow oven to avoid component movement.
Table 8. Recommended values for soldering reflow
Profile
Value
Typical
Max.
Temperature gradient in preheat (T = 70-180 °C)
0.9 °C/s
3 °C/s
Temperature gradient (T = 200-225 °C)
2 °C/s
3 °C/s
Peak temperature in reflow
240-245 °C
260 °C
Time above 220 °C
60 s
90 s
Temperature gradient in cooling
-2 to -3 °C/s
-6 °C/s
Time from 50 to 220 °C
160 to 220 s


Số phần tương tự - STPTIC-39G2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STPTIC-39G2C5 STMICROELECTRONICS-STPTIC-39G2C5 Datasheet
264Kb / 10P
   Parascan tunable integrated capacitor
December 2015 Rev 1
STPTIC-39G2H5 STMICROELECTRONICS-STPTIC-39G2H5 Datasheet
264Kb / 10P
   Parascan tunable integrated capacitor
December 2015 Rev 1
STPTIC-39G2M6 STMICROELECTRONICS-STPTIC-39G2M6 Datasheet
264Kb / 10P
   Parascan tunable integrated capacitor
December 2015 Rev 1
More results

Mô tả tương tự - STPTIC-39G2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
MORNSUN Science& Techno...
TW147HL MORNSUN-TW147HL Datasheet
762Kb / 5P
   High linearity
logo
RFHIC
ACQ629 RFHIC-ACQ629 Datasheet
1Mb / 6P
   High linearity
logo
STMicroelectronics
STPTIC-15G2 STMICROELECTRONICS-STPTIC-15G2 Datasheet
473Kb / 11P
   High linearity
July 2015 Rev 2
STPTIC-27G2 STMICROELECTRONICS-STPTIC-27G2 Datasheet
472Kb / 11P
   High linearity
July 2015 Rev 1
logo
ANADIGICS, Inc
AWS5534 ANADIGICS-AWS5534 Datasheet
204Kb / 12P
   High Linearity SP3T
logo
Analog Devices
ADL5723 AD-ADL5723 Datasheet
388Kb / 13P
   High linearity input
logo
NXP Semiconductors
MMG20271H9 NXP-MMG20271H9 Datasheet
784Kb / 18P
   High Linearity Amplifier
Rev. 1, 9/2014
MMG15241H NXP-MMG15241H Datasheet
666Kb / 18P
   High Linearity Amplifier
Rev. 2, 9/2014
logo
M/A-COM Technology Solu...
MAMX-011021 MA-COM-MAMX-011021 Datasheet
987Kb / 8P
   High Linearity Mixer
logo
Qorvo, Inc
RFCA8828 QORVO-RFCA8828 Datasheet
2Mb / 16P
   High Linearity, Push-Pull Amplifier High Linearity, Push-Pull Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com