công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STPSC10H12-Y bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STPSC10H12-Y
Giải thích chi tiết về linh kiện  Automotive grade 1200 V power Schottky silicon carbide diode
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STPSC10H12-Y bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button STPSC10H12-Y Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STPSC10H12-Y Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STPSC10H12-Y Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STPSC10H12-Y Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STPSC10H12-Y Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STPSC10H12-Y Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STPSC10H12-Y Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STPSC10H12-Y Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STPSC10H12-Y Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
STPSC10H12-Y
Package information
DocID029346 Rev 2
7/10
2.2
D²PAK package information
Figure 10: D²PAK package outline


Số phần tương tự - STPSC10H12-Y

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STPSC10H12 STMICROELECTRONICS-STPSC10H12 Datasheet
438Kb / 8P
   1200 V power Schottky silicon carbide diode
STPSC10H12B2-TR STMICROELECTRONICS-STPSC10H12B2-TR Datasheet
224Kb / 11P
   1200 V, 10 A, silicon carbide power Schottky diode
- Rev 1 - August 2020
STPSC10H12C STMICROELECTRONICS-STPSC10H12C Datasheet
432Kb / 10P
   1200 V power Schottky silicon carbide diode
February 2017 Rev 1
STPSC10H12CWL STMICROELECTRONICS-STPSC10H12CWL Datasheet
432Kb / 10P
   1200 V power Schottky silicon carbide diode
February 2017 Rev 1
STPSC10H12D STMICROELECTRONICS-STPSC10H12D Datasheet
438Kb / 8P
   1200 V power Schottky silicon carbide diode
More results

Mô tả tương tự - STPSC10H12-Y

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STPSC6H12 STMICROELECTRONICS-STPSC6H12 Datasheet
267Kb / 8P
   1200 V power Schottky silicon carbide diode
September 2016 Rev 5
STPSC2H12 STMICROELECTRONICS-STPSC2H12 Datasheet
468Kb / 10P
   1200 V power Schottky silicon carbide diode
January 2017 Rev 1
STPSC10H12 STMICROELECTRONICS-STPSC10H12 Datasheet
438Kb / 8P
   1200 V power Schottky silicon carbide diode
STPSC5H12 STMICROELECTRONICS-STPSC5H12 Datasheet
469Kb / 10P
   1200 V power Schottky silicon carbide diode
January 2017 Rev 1
STPSC10H12C STMICROELECTRONICS-STPSC10H12C Datasheet
432Kb / 10P
   1200 V power Schottky silicon carbide diode
February 2017 Rev 1
STPSC15H12 STMICROELECTRONICS-STPSC15H12 Datasheet
435Kb / 8P
   1200 V power Schottky silicon carbide diode
STPSC20H12 STMICROELECTRONICS-STPSC20H12 Datasheet
436Kb / 8P
   1200 V power Schottky silicon carbide diode
May 2016 Rev 2
STPSC10H12G2Y-TR STMICROELECTRONICS-STPSC10H12G2Y-TR Datasheet
378Kb / 11P
   Automotive 1200 V, 10 A, silicon carbide power Schottky diode
Rev 1 - August 2020
STPSC15H12G2Y-TR STMICROELECTRONICS-STPSC15H12G2Y-TR Datasheet
379Kb / 11P
   Automotive 1200 V, 15 A, silicon carbide power Schottky diode
Rev 1 - September 2020
STPSC40H12C-Y STMICROELECTRONICS-STPSC40H12C-Y Datasheet
257Kb / 10P
   40 A 1200 V power Schottky silicon carbide diode
Rev 1 - January 2021
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com