công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STT165GK14 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Sirectifier Semiconductors

tên linh kiện STT165GK14
Giải thích chi tiết về linh kiện  Thyristor-Thyristor Modules
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIRECTIFIER [Sirectifier Semiconductors]
Trang chủ  http://www.sirectifier.com
Logo SIRECTIFIER - Sirectifier Semiconductors

STT165GK14 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Sirectifier Semiconductors

  STT165GK14 Datasheet HTML 1Page - Sirectifier Semiconductors STT165GK14 Datasheet HTML 2Page - Sirectifier Semiconductors STT165GK14 Datasheet HTML 3Page - Sirectifier Semiconductors STT165GK14 Datasheet HTML 4Page - Sirectifier Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Thyristor-Thyristor Modules
STT165GK
**
Symbol
Test Conditions
Characteristic Values
Unit
V
VTM
ITM=
495A; TVJ=25oC
1.
65
VTO
For power-loss calculations only (TVJ=TVJM)
0.8
V
rT
1.6
m
VD=6V;
TVJ=25
oC
TVJ=-40
oC
VGT
2
2.6
V
VD=6V;
TVJ=25
oC
TVJ=-40
oC
IGT
150
200
mA
VGD
TVJ=TVJM;
VD=2/3VDRM
0.25
V
IGD
10
mA
IH
TVJ=25
oC; VD=6V; RGK=
150
mA
TVJ=25
oC; tp=30us; VD=6V
IG=0.45A; diG/dt=0.45A/us
200
mA
IL
per thyristor/diode; DC current
per module
RthJC
0.155
0.0775
K/W
per thyristor/diode; DC current
per module
RthJK
0.225
0.1125
K/W
dS
Creeping distance on surface
12.7
mm
dA
Creepage distance in air
9.6
mm
a
Maximum allowable acceleration
50
m/s
2
IRRM, IDRM TVJ=TVJM; VR=VRRM; VD=VDRM
40
mA
TVJ=25
oC; VD=1/2VDRM
IG=0.5A; diG/dt=0.5A/us
tgd
2
us
TVJ=TVJM; IT=160A; tp=200us; -di/dt=10A/us
typ.
VR=100V; dv/dt=20V/us; VD=2/3VDRM
tq
150
us
uC
QS
TVJ=TVJM; IT, IF=300A; -di/dt=50A/us
550
IRM
235
A
ADVANTAGES
* Space and weight savings
* Simple mounting
* Improved temperature and power
cycling
* Reduced protection circuits
APPLICATIONS
* Motor control
* Power converter
* Heat and temperature control for
industrial furnaces and chemical
processes
* Lighting control
* Contactless switches
TVJ=TVJM;
VD=2/3VDRM
FEATURES
* International standard package
* Glass passivated chips
* Isolation voltage 3600 V~
* UL file NO.310749
* RoHs compliant
*
DBC baseplate
P2
©2009 SIRECTIFIER All rights reserved


Số phần tương tự - STT165GK14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
STT165GK14 ETC2-STT165GK14 Datasheet
492Kb / 4P
   Thyristor-Thyristor Modules
logo
Sirectifier Semiconduct...
STT165GK14 SIRECTIFIER-STT165GK14 Datasheet
548Kb / 4P
   Thyristor-Thyristor Modules
STT165GK14B SIRECTIFIER-STT165GK14B Datasheet
958Kb / 4P
   Thyristor-Thyristor Modules
More results

Mô tả tương tự - STT165GK14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
PSKT96 ETC-PSKT96 Datasheet
99Kb / 2P
   THYRISTOR MODULES THYRISTOR/THYRISTOR MODULES
logo
Sirectifier Semiconduct...
STT200GKXXB SIRECTIFIER-STT200GKXXB Datasheet
339Kb / 4P
   Thyristor-Thyristor Modules
logo
America Semiconductor, ...
AMS-IRKT250 AMERICASEMI-AMS-IRKT250 Datasheet
1Mb / 2P
   Thyristor-Thyristor Modules
logo
Sirectifier Semiconduct...
STT320GKXXBT SIRECTIFIER-STT320GKXXBT Datasheet
305Kb / 4P
   Thyristor-Thyristor Modules
logo
AEGIS SEMICONDUTORES LT...
A3L:70TT.XXI AEGIS-A3L:70TT.XXI Datasheet
376Kb / 4P
   Thyristor-Thyristor Modules
A3L:130TT.XXH AEGIS-A3L:130TT.XXH Datasheet
344Kb / 4P
   Thyristor-Thyristor Modules
A3L:210TT.XXH AEGIS-A3L:210TT.XXH Datasheet
368Kb / 4P
   Thyristor-Thyristor Modules
logo
Sirectifier Semiconduct...
STT320 SIRECTIFIER-STT320 Datasheet
340Kb / 4P
   Thyristor-Thyristor Modules
STT200 SIRECTIFIER-STT200 Datasheet
329Kb / 4P
   Thyristor-Thyristor Modules
STT181 SIRECTIFIER-STT181 Datasheet
492Kb / 4P
   Thyristor-Thyristor Modules
STT116 SIRECTIFIER-STT116 Datasheet
586Kb / 4P
   Thyristor-Thyristor Modules
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com