công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STT27GK18B bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Sirectifier Semiconductors

tên linh kiện STT27GK18B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Thyristor-Thyristor Modules
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIRECTIFIER [Sirectifier Semiconductors]
Trang chủ  http://www.sirectifier.com
Logo SIRECTIFIER - Sirectifier Semiconductors

STT27GK18B bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Sirectifier Semiconductors

  STT27GK18B Datasheet HTML 1Page - Sirectifier Semiconductors STT27GK18B Datasheet HTML 2Page - Sirectifier Semiconductors STT27GK18B Datasheet HTML 3Page - Sirectifier Semiconductors STT27GK18B Datasheet HTML 4Page - Sirectifier Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
Thyristor-Thyristor Modules
Type
STT27GK08
B
STT27GK12
B
STT27GK14
B
STT27GK16
B
STT27GK18
B
VDRM
V
800
1200
1400
1600
1800
VRSM
VDSM
V
900
1300
1500
1700
1900
Dimensions in mm (1mm=0.0394")
Symbol
Test Conditions
Maximum Ratings
Unit
TVJ=TVJM
TC=85
oC; 180o sine
50
27
A
TVJ=45
oC
t=10ms (50Hz), sine
VR=0
t=8.3ms (60Hz), sine
TVJ=TVJM
t=10ms(50Hz), sine
VR=0
t=8.3ms(60Hz), sine
520
560
460
500
A
ITSM, IFSM
TVJ=45
oC
t=10ms (50Hz), sine
VR=0
t=8.3ms (60Hz), sine
TVJ=TVJM
t=10ms(50Hz), sine
VR=0
t=8.3ms(60Hz), sine
1350
1300
1050
1030
A
2s
i
2dt
(di/dt)cr
150
500
A/us
(dv/dt)cr
TVJ=TVJM;
VDR=2/3VDRM
RGK=
; method 1 (linear voltage rise)
1000
V/us
PGM
TVJ=TVJM
tp=30us
IT=ITAVM
tp=300us
10
5
W
PGAV
0.5
W
ITRMS, IFRMS
ITAVM, IFAVM
oC
TVJ
TVJM
Tstg
-40...+125
125
-40...+125
VISOL
50/60Hz, RMS
t=1min
IISOL<1mA
t=1s
3000
3600
V~
Md
Mounting torque (M5)
Terminal connection torque (M5)
_
2.5-4.0/22-35
2.5-4.0/22-35
Nm/lb.in.
Weight
110
g
TVJ=TVJM
repetitive, IT=45A
f=50Hz, tp=200us
VD=2/3VDRM
IG=0.45A
non repetitive, IT=ITAVM
diG/dt=0.45A/us
VRGM
10
V
STT27GKxx
B
Typ.
VRSM
P1
© 2008 SIRECTIFIER All rights reserved
www.sirectifier.com Tel: +86-519-86800000 Fax: +86-519-88019019 E-mail: sales@sirectifier.com


Số phần tương tự - STT27GK18B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sirectifier Semiconduct...
STT27GK18 SIRECTIFIER-STT27GK18 Datasheet
591Kb / 4P
   Thyristor-Thyristor Modules
More results

Mô tả tương tự - STT27GK18B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
PSKT96 ETC-PSKT96 Datasheet
99Kb / 2P
   THYRISTOR MODULES THYRISTOR/THYRISTOR MODULES
logo
Sirectifier Semiconduct...
STT200GKXXB SIRECTIFIER-STT200GKXXB Datasheet
339Kb / 4P
   Thyristor-Thyristor Modules
logo
America Semiconductor, ...
AMS-IRKT250 AMERICASEMI-AMS-IRKT250 Datasheet
1Mb / 2P
   Thyristor-Thyristor Modules
logo
Sirectifier Semiconduct...
STT320GKXXBT SIRECTIFIER-STT320GKXXBT Datasheet
305Kb / 4P
   Thyristor-Thyristor Modules
logo
AEGIS SEMICONDUTORES LT...
A3L:70TT.XXI AEGIS-A3L:70TT.XXI Datasheet
376Kb / 4P
   Thyristor-Thyristor Modules
A3L:130TT.XXH AEGIS-A3L:130TT.XXH Datasheet
344Kb / 4P
   Thyristor-Thyristor Modules
A3L:210TT.XXH AEGIS-A3L:210TT.XXH Datasheet
368Kb / 4P
   Thyristor-Thyristor Modules
logo
Sirectifier Semiconduct...
STT320 SIRECTIFIER-STT320 Datasheet
340Kb / 4P
   Thyristor-Thyristor Modules
STT200 SIRECTIFIER-STT200 Datasheet
329Kb / 4P
   Thyristor-Thyristor Modules
STT181 SIRECTIFIER-STT181 Datasheet
492Kb / 4P
   Thyristor-Thyristor Modules
STT116 SIRECTIFIER-STT116 Datasheet
586Kb / 4P
   Thyristor-Thyristor Modules
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com