công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STLD200N4F6AG bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STLD200N4F6AG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Automotive N-channel 40 V, 1.27 m廓 typ., 120 A STripFET??F6 Power MOSFET in a PowerFLAT??5x6 dual side cooling
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STLD200N4F6AG bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button STLD200N4F6AG Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STLD200N4F6AG Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STLD200N4F6AG Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STLD200N4F6AG Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STLD200N4F6AG Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STLD200N4F6AG Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STLD200N4F6AG Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STLD200N4F6AG Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STLD200N4F6AG Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
Electrical characteristics
STLD200N4F6AG
6/12
DocID028892 Rev 1
2.1
Electrical characteristics (curves)
Figure 2: Safe operating area
Figure 3: Thermal impedance
Figure 4: Output characteristics
Figure 5: Transfer characteristics
Figure 6: Gate charge vs gate-source voltage
Figure 7: Static drain-source on-resistance


Số phần tương tự - STLD200N4F6AG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STLD20CP1 STMICROELECTRONICS-STLD20CP1 Datasheet
298Kb / 19P
   Power management for white LED and camera flash
STLD20CP1PQR STMICROELECTRONICS-STLD20CP1PQR Datasheet
298Kb / 19P
   Power management for white LED and camera flash
STLD20D STMICROELECTRONICS-STLD20D Datasheet
67Kb / 8P
   WHITE LED POWER SUPPLY
STLD20D STMICROELECTRONICS-STLD20D Datasheet
435Kb / 31P
   White LED power supply
STLD20D-C8 STMICROELECTRONICS-STLD20D-C8 Datasheet
67Kb / 8P
   WHITE LED POWER SUPPLY
More results

Mô tả tương tự - STLD200N4F6AG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STLD125N4F6AG STMICROELECTRONICS-STLD125N4F6AG Datasheet
632Kb / 12P
   Automotive N-channel 40 V, 2.4 m廓 typ., 120 A STripFET??F6 Power MOSFET in a PowerFLAT??5x6 dual side cooling
February 2016 Rev 1
STL260N4LF7 STMICROELECTRONICS-STL260N4LF7 Datasheet
847Kb / 15P
   N-channel 40 V, 0.85 m廓 typ., 120 A STripFET F7 Power MOSFET in a PowerFLAT 5x6 package
Rev 5 - July 2019
STL60P4LLF6 STMICROELECTRONICS-STL60P4LLF6 Datasheet
886Kb / 14P
   P-channel 40 V, 0.0115 廓 typ.,60 A STripFET??F6 Power MOSFET in a PowerFLAT??5x6 package
December 2014 Rev 2
STL42P4LLF6 STMICROELECTRONICS-STL42P4LLF6 Datasheet
451Kb / 14P
   P-channel 40 V, 0.0155 廓 typ.,42 A, STripFET??F6 Power MOSFET in a PowerFLAT??5x6 package
March 2015 Rev 2
STL8DN6LF6AG STMICROELECTRONICS-STL8DN6LF6AG Datasheet
939Kb / 16P
   Automotive-grade dual N-channel 60 V, 21 m廓 typ., 32 A STripFET??F6 Power MOSFET in a PowerFLAT??5x6 DI package
January 2016 Rev 3
STL76DN4LF7AG STMICROELECTRONICS-STL76DN4LF7AG Datasheet
984Kb / 16P
   Automotive-grade dual N-channel 40 V, 5 m廓 typ., 40 A STripFET??F7 Power MOSFET in a PowerFLAT??5x6 DI
July 2017 Rev 5
STL42PLLF6 STMICROELECTRONICS-STL42PLLF6 Datasheet
935Kb / 16P
   P-channel -60 V, 23 m廓 typ., -42 A STripFET??F6 Power MOSFET in a PowerFLAT??5x6 package
November 2016 Rev 4
STL260N4F7 STMICROELECTRONICS-STL260N4F7 Datasheet
850Kb / 16P
   N-channel 40 V, 0.9 mΩ typ., 120 A, STripFET F7 Power MOSFET in a PowerFLAT 5x6 package
DS11198 - Rev 5 - April 2019
STL160N4F7 STMICROELECTRONICS-STL160N4F7 Datasheet
861Kb / 18P
   N-channel 40 V, 2.1 mΩ typ., 120 A STripFET F7 Power MOSFET in a PowerFLAT 5x6 package
Rev 3 - November 2019
STL105N8F7AG STMICROELECTRONICS-STL105N8F7AG Datasheet
377Kb / 14P
   Automotive N-channel 80 V, 5.6 m廓 typ., 95 A, STripFET F7 Power MOSFET in a PowerFLAT 5x6 package
Rev 2 - March 2021
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com