công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STFU13N80K5 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STFU13N80K5
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 800 V, 0.37typ., 12 A MDmesh??K5 Power MOSFET in a TO-220FP ultra narrow leads package
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STFU13N80K5 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button STFU13N80K5 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STFU13N80K5 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STFU13N80K5 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STFU13N80K5 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STFU13N80K5 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STFU13N80K5 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STFU13N80K5 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STFU13N80K5 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STFU13N80K5 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 13 page
background image
STFU13N80K5
Test circuit
DocID028462 Rev 1
9/13
3
Test circuit
Figure 15: Test circuit for resistive load
switching times
Figure 16: Test circuit for gate charge
behavior
Figure 17: Test circuit for inductive load
switching and diode recovery times
Figure 18: Unclamped inductive load test
circuit
Figure 19: Unclamped inductive waveform
Figure 20: Switching time waveform


Số phần tương tự - STFU13N80K5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
STFU13N80K5 ISC-STFU13N80K5 Datasheet
344Kb / 2P
   N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - STFU13N80K5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STFU15N80K5 STMICROELECTRONICS-STFU15N80K5 Datasheet
902Kb / 13P
   N-channel 800 V, 0.3 廓 typ., 14 A MDmesh??K5 Power MOSFET in a TO-220FP ultra narrow leads package
August 2013 Rev 1
STFU14N80K5 STMICROELECTRONICS-STFU14N80K5 Datasheet
459Kb / 12P
   N-channel 800 V, 0.400 Ω typ., 12 A MDmesh™ K5 Power MOSFET in a TO-220FP ultra narrow leads package
Rev 1 - January 2019
STFU13N65M2 STMICROELECTRONICS-STFU13N65M2 Datasheet
759Kb / 12P
   N-channel 650 V, 0.37 廓 typ., 10 A MDmesh??M2 Power MOSFET in a TO-220FP ultra narrow leads package
May 2015 Rev 1
STF10LN80K5 STMICROELECTRONICS-STF10LN80K5 Datasheet
714Kb / 14P
   N-channel 800 V, 0.55 廓 typ., 8 A MDmesh??K5 Power MOSFET in a TO-220FP package
December 2015 Rev 3
STFU15NM65N STMICROELECTRONICS-STFU15NM65N Datasheet
807Kb / 12P
   N-channel 650 V, 0.35 廓 typ., 12 A MDmesh??II Power MOSFET in a TO-220FP ultra narrow leads package
September 2015 Rev 2
STFI13N80K5 STMICROELECTRONICS-STFI13N80K5 Datasheet
1Mb / 13P
   N-channel 800 V, 0.37 ??typ.,12 A MDmesh??K5 Power MOSFET in an I짼PAKFP package
December 2014 Rev 2
STF7LN80K5 STMICROELECTRONICS-STF7LN80K5 Datasheet
709Kb / 13P
   N-channel 800 V, 0.95 廓 typ., 5 A MDmesh??K5 Power MOSFET in a TO-220FP package
December 2015 Rev 1
STF23N80K5 STMICROELECTRONICS-STF23N80K5 Datasheet
714Kb / 13P
   N-channel 800 V, 0.23 廓 typ., 16 A MDmesh??K5 Power MOSFET in a TO-220FP package
August 2015 Rev 1
STFU10N80K5 STMICROELECTRONICS-STFU10N80K5_V01 Datasheet
841Kb / 17P
   N-channel 800 V, 0.470 Ω typ., 9 A MDmesh™ K5 Power MOSFETs in a TO-220FP and TO-220FP ultra narrow leads
September 2016
STF10N80K5 STMICROELECTRONICS-STF10N80K5 Datasheet
576Kb / 14P
   N-channel 800 V, 0.470 ??typ., 9 A MDmesh??K5 Power MOSFET in a TO-220FP package
November 2014 Rev 4
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com