công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STEVAL-OET003V1 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STEVAL-OET003V1
Giải thích chi tiết về linh kiện  Evaluation board for automotive-grade ESD protection
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STEVAL-OET003V1 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  STEVAL-OET003V1 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STEVAL-OET003V1 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STEVAL-OET003V1 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STEVAL-OET003V1 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STEVAL-OET003V1 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STEVAL-OET003V1 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STEVAL-OET003V1 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STEVAL-OET003V1 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STEVAL-OET003V1 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
STEVAL-OET003V1
Schematics
DocID029650 Rev 1
3/10
Figure 3: Schematics CAN section
Figure 4: Schematics master node
11
R26
N.M.
6
U5
R23
N.M.
2
J2
JUMPER1
GND
1
CAN TX_MCU2
+12V
3V3
J1
JUMPER
Vbat
SPLIT
CANH
CANL
CANH
CANL
GND
R340R
C7
47pF
R4
N.M.
EN
1
BAT48ZFILM
CAN RX_MCU1
ESD_Tip1
7
2
1
BAT48ZFILM
10
J4
JUMPER
4
TP9
8
RXD
3
C1
100nF
9
3V3
ERR_N
12
8
1
C13
47pF
ESD PROTECTION
CAN
ESD_Tip4
TP7
R38
N.M.10k
WAKE
3
2
2
INH
1
R15
N.M.
TXD
R27
N.M.
TP8
1
R36
N.M.
EN CAN_MCU2
VBAT
CANL
2
STB_N
ESD PROTECTION
CAN
9
SPLIT
P2
1
4
RXD
R140R
R10
N.M.
C14
47pF
C3
47pF
C12
100nF
2
TP2
8
2
L3
CHOKE CM
Vbat
7
12
R9
0R
NORMAL
CLOSED
VIO
VCC
2
6
4
TP1
1
CANL
D2
ESDCAN24
L1
CHOKE CM
NORMAL
CLOSED
R25
N.M.
6
2
4
ESD_Tip3
R30
0R
D10
5
VCC
R35
N.M.
U1
TJA1043T
R13
120R
STB_N
R24
0R
GND
R32
0R
13
CANH
CANH
CANL
4
14
+5V
EN CAN_MCU1
D1
ESDCAN24
11
VIO
SPLIT
10
R1
0R
3
VBAT
TP10
R17
10k
R8
N.M.
4
TP4
1
R33
120R
J3
JUMPER1
9
WAKE
TXD
D7
ESDCAN24
3
ERR_N
7
2
2
1
C4
47pF
INH
R31
N.M.
3
CAN TX_MCU1
Common Mode Choke
ACT45B-101-2P
TDK
R29
N.M.
SPLIT
CANH
CANL
D8
ESDCAN24
U3
ERR_N CAN_MCU1
5
P1
R37
10k
R2
N.M.
CAN RX_MCU2
6
D4
ESD_Tip2
3
EN
TP5
R5
N.M.
5
1
R3
N.M.10k
5
13
CANH
R12
0R
ERR_N CAN_MCU2
9
CANH
CANL
CANH
CANL
GND
8
CAN
R6
N.M.
MASTER
SLAVE
7
14
Common Mode Choke
ACT45B-101-2P
TDK
R16
N.M.
2
R7
N.M.
+12V
C11
47pF
R28
N.M.
1
U4
TJA1043T


Số phần tương tự - STEVAL-OET003V1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STEVAL-OET001V1 STMICROELECTRONICS-STEVAL-OET001V1 Datasheet
271Kb / 6P
   LCP154DJF board to validate lightning protection for SLIC transceivers
August 2016 Rev 1
STEVAL-OET002V1 STMICROELECTRONICS-STEVAL-OET002V1 Datasheet
265Kb / 4P
   MDI BRR board for EMIF02-01OABRY or EMIF02-02OABRY
October 2016 Rev 2
STEVAL-OET004V1 STMICROELECTRONICS-STEVAL-OET004V1 Datasheet
333Kb / 5P
   USB Type-C protection and filtering evaluation PCBs
December 2016 Rev 2
More results

Mô tả tương tự - STEVAL-OET003V1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TDK Electronics
CGA3EANP02A102J080AA TDK-CGA3EANP02A102J080AA Datasheet
131Kb / 1P
   Automotive Grade ( ESD Protection )
CGA3EAC0G2A102J080AA TDK-CGA3EAC0G2A102J080AA Datasheet
131Kb / 1P
   Automotive Grade ( ESD Protection )
logo
STMicroelectronics
ESDA6V1-5SC6Y STMICROELECTRONICS-ESDA6V1-5SC6Y Datasheet
708Kb / 12P
   Automotive-grade 5-line transient voltage suppressor (TVS)for ESD protection
May 2017 Rev 3
logo
Eaton All Rights Reserv...
0402ESDA-AEC EATON-0402ESDA-AEC Datasheet
300Kb / 5P
   Automotive grade ESD suppressor
logo
STMicroelectronics
ESDASCY STMICROELECTRONICS-ESDASCY Datasheet
235Kb / 12P
   Automotive quad Transil??array for ESD protection
September 2012 Rev 1
ESDALY STMICROELECTRONICS-ESDALY Datasheet
205Kb / 10P
   Automotive dual Transil array for ESD protection
February 2012 Rev 1
ESDA25LY STMICROELECTRONICS-ESDA25LY Datasheet
95Kb / 10P
   Automotive dual Transil array for ESD protection
logo
Semtech Corporation
UCLAMP2424PWQ SEMTECH-UCLAMP2424PWQ Datasheet
735Kb / 8P
   24V ESD and EOS Protection for Automotive Applications
Rev 2.2 4/25/2022
logo
STMicroelectronics
DALC208SC6Y STMICROELECTRONICS-DALC208SC6Y Datasheet
126Kb / 12P
   Automotive low capacitance diode array for ESD protection
November 2012 Rev 1
ESDALY STMICROELECTRONICS-ESDALY_V01 Datasheet
342Kb / 12P
   Automotive dual Transil™ array for ESD protection
Rev 2 July 2017
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com