công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LS0851505F250C1A bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - E-SWITCH

tên linh kiện LS0851505F250C1A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SERIES LS SWITCHES
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  E-SWITCH [E-SWITCH]
Trang chủ  http://www.e-switch.com
Logo E-SWITCH - E-SWITCH

LS0851505F250C1A bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - E-SWITCH

  LS0851505F250C1A Datasheet HTML 1Page - E-SWITCH LS0851505F250C1A Datasheet HTML 2Page - E-SWITCH LS0851505F250C1A Datasheet HTML 3Page - E-SWITCH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
www.e-switch.com
info@e-switch.com
201
SERIES LS SWITCHES
Specifications subject to change without notice.
SERIES
OPERATING
FORCE
085 = 85C
See Chart
OPERATING
TEMP.
LS
Example Ordering Number
LS_ 085_ 15_ 03_ F040_C2_ A
SNAP ACTION SWITCHES
SPECIFICATIONS
Contact Rating:
Gold .4VA max. @ 20 VDC or VAC Max.
15 Amps @ 125/250 VAC-UL, CUL, VDE
Life Expectancy:
50,000 cycles minimum
Mechanical Life:
1,000,000 cycles typical
Insulation Resistance:
100 MΩ min.
Dielectric Strength:
1,500 VAC for 60 seconds
Operating Temperature: -25° C to 85° C (std)
Operating Force:
See Chart
MATERIALS
Switch Housing:
High Temperature PBT (UL94 V0)
Actuator Button:
High Temperature PBT (UL94 V0)
Contacts:
Silver (std) or Gold
Terminals:
Copper Alloy
HOW TO ORDER
See Chart
FEATURES & BENEFITS
Available in gold & 15amp versions
Wide variety of actuator, operating
force & termination options
APPLICATIONS/MARKETS
Appliance
Timing controls
Vending machines
Gaming
Industrial controls
Power tools
F
ACTUATOR
CIRCUIT
S1 = Solder Lug
C1 = 0.187”
Quick Connect
C2 = 0.250”
Quick Connect
V1 = Right Angle
PCB Pin
V2 = Left Angle
PCB Pin
TERMINATION
R1 = Gold
15 = 15A
CURRENT
RATING
A = SPDT
B = SPST NC
C = SPST NO
MOUNTING
SCHEMATIC


Số phần tương tự - LS0851505F250C1A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
E-SWITCH
LS0851500F100C2A E-SWITCH-LS0851500F100C2A Datasheet
69Kb / 1P
   E-SWITCH LS0851500F100C2A
LS0851500F160C2A E-SWITCH-LS0851500F160C2A Datasheet
69Kb / 1P
   E-SWITCH LS0851500F160C2A
LS0851502F075C1A E-SWITCH-LS0851502F075C1A Datasheet
72Kb / 1P
   E-SWITCH LS0851502F075C1A
LS0851503F040C2A E-SWITCH-LS0851503F040C2A Datasheet
279Kb / 3P
   SNAP ACTION SWITCHES
LS0851504F085C1A E-SWITCH-LS0851504F085C1A Datasheet
71Kb / 1P
   E-SWITCH LS0851504F085C1A
More results

Mô tả tương tự - LS0851505F250C1A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
LICAL-ENC-LS001 ETC2-LICAL-ENC-LS001 Datasheet
115Kb / 5P
   LS SERIES ENCODER / DECODER DATA GUIDE
logo
Meder Electronic
LS01-1B85-PP-5000W MEDER-LS01-1B85-PP-5000W Datasheet
130Kb / 1P
   LS Level Sensor
LS02-1A66-PP-5000W MEDER-LS02-1A66-PP-5000W Datasheet
55Kb / 1P
   LS Level Sensor
LS02-1A85-PA-1500W MEDER-LS02-1A85-PA-1500W Datasheet
61Kb / 1P
   LS Level Sensor
LS02-1A85-S-2000W MEDER-LS02-1A85-S-2000W Datasheet
134Kb / 1P
   LS Level Sensor
LS02-1B66-PP-500W MEDER-LS02-1B66-PP-500W Datasheet
55Kb / 1P
   LS Level Sensor
LS02-1B66-PP-1000W MEDER-LS02-1B66-PP-1000W Datasheet
55Kb / 1P
   LS Level Sensor
LS02-1B84-PA-1500W MEDER-LS02-1B84-PA-1500W Datasheet
56Kb / 1P
   LS Level Sensor
LS02-1B85-PA-1500W MEDER-LS02-1B85-PA-1500W Datasheet
61Kb / 1P
   LS Level Sensor
LS02-1B85-PP-5000W MEDER-LS02-1B85-PP-5000W Datasheet
113Kb / 1P
   LS Level Sensor
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com