công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD180N4F6 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STD180N4F6
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 40 V, 2.5 m廓 typ., 80 A STripFET??F6 Power MOSFET in a DPAK package
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD180N4F6 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button STD180N4F6 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STD180N4F6 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD180N4F6 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD180N4F6 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD180N4F6 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD180N4F6 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STD180N4F6 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STD180N4F6 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STD180N4F6 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 16 page
background image
Test circuits
STD180N4F6
8/16
DocID028602 Rev 2
3
Test circuits
Figure 13: Test circuit for resistive load
switching times
Figure 14: Test circuit for gate charge
behavior
Figure 15: Test circuit for inductive load
switching and diode recovery times
Figure 16: Unclamped inductive load test
circuit
Figure 17: Unclamped inductive waveform
Figure 18: Switching time waveform


Số phần tương tự - STD180N4F6

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD1802 STMICROELECTRONICS-STD1802 Datasheet
535Kb / 7P
   LOW VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
STD1802 STMICROELECTRONICS-STD1802 Datasheet
248Kb / 10P
   Low voltage fast-switching NPN power transistor
logo
Inchange Semiconductor ...
STD1802 ISC-STD1802 Datasheet
229Kb / 2P
   isc Silicon NPN Power Transistor
logo
STMicroelectronics
STD1802T4 STMICROELECTRONICS-STD1802T4 Datasheet
535Kb / 7P
   LOW VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
STD1802T4 STMICROELECTRONICS-STD1802T4 Datasheet
248Kb / 10P
   Low voltage fast-switching NPN power transistor
More results

Mô tả tương tự - STD180N4F6

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD46P4LLF6 STMICROELECTRONICS-STD46P4LLF6 Datasheet
899Kb / 16P
   P-channel 40 V, 0.0125 廓 typ., StripFET??F6 Power MOSFET in a DPAK package
ecember 2014 Rev 3
STD36P4LLF6 STMICROELECTRONICS-STD36P4LLF6 Datasheet
450Kb / 16P
   P-channel 40 V, 0.0175 廓 typ.,36 A, STripFET??F6 Power MOSFET in a DPAK package
March 2015 Rev 2
STD45P4LLFAG STMICROELECTRONICS-STD45P4LLFAG Datasheet
603Kb / 16P
   Automotive-grade P-channel -40 V, 12 m廓 typ., -50 A STripFET??F6 Power MOSFET in a DPAK package
July 2015 Rev 2
STD30N6LF6AG STMICROELECTRONICS-STD30N6LF6AG Datasheet
447Kb / 15P
   Automotive-grade N-channel 60 V, 19 m廓 typ., 24 A STripFET??F6 Power MOSFET in a DPAK package
June 2015 Rev 1
STD35P6LLF6 STMICROELECTRONICS-STD35P6LLF6 Datasheet
754Kb / 16P
   P-channel 60 V, 0.025 廓 typ., 35 A STripFET??F6 Power MOSFET in a DPAK package
April 2017 Rev 3
STD40P8F6AG STMICROELECTRONICS-STD40P8F6AG Datasheet
723Kb / 16P
   Automotive-grade P-channel -80 V, 18.5 m typ., -40 A STripFETTM F6 Power MOSFET in a DPAK package
July 2016 Rev 1
STD40P3LLH6 STMICROELECTRONICS-STD40P3LLH6 Datasheet
734Kb / 16P
   P-channel -30 V, 12 m廓 typ., -40 A STripFET??H6 Power MOSFET in a DPAK package
March 2016 Rev 4
STD134N4F7AG STMICROELECTRONICS-STD134N4F7AG Datasheet
786Kb / 16P
   Automotive-grade N-channel 40 V, 2.5 m typ., 80 A STripFETTM F7 Power MOSFET in a DPAK package
December 2016 Rev 1
STD80N4F6 STMICROELECTRONICS-STD80N4F6 Datasheet
1Mb / 18P
   N-channel 40 V, 5.5 m typ., 80 A STripFET VI DeepGATE Power MOSFET in DPAK
STL60P4LLF6 STMICROELECTRONICS-STL60P4LLF6 Datasheet
886Kb / 14P
   P-channel 40 V, 0.0115 廓 typ.,60 A STripFET??F6 Power MOSFET in a PowerFLAT??5x6 package
December 2014 Rev 2
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com