công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM78L09ITP bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor.
tên linh kiện LM78L09ITP
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-Terminal Positive Regulators
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NSC [National Semiconductor (TI)]
Trang chủ  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

LM78L09ITP bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - National Semiconductor (TI)

Back Button LM78L09ITP Datasheet HTML 5Page - National Semiconductor (TI) LM78L09ITP Datasheet HTML 6Page - National Semiconductor (TI) LM78L09ITP Datasheet HTML 7Page - National Semiconductor (TI) LM78L09ITP Datasheet HTML 8Page - National Semiconductor (TI) LM78L09ITP Datasheet HTML 9Page - National Semiconductor (TI) LM78L09ITP Datasheet HTML 10Page - National Semiconductor (TI) LM78L09ITP Datasheet HTML 11Page - National Semiconductor (TI) LM78L09ITP Datasheet HTML 12Page - National Semiconductor (TI) LM78L09ITP Datasheet HTML 13Page - National Semiconductor (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 14 page
background image
Typical Applications
Fixed Output Regulator
00774408
*Required if the regulator is located more than 3" from the power supply filter.
**See (Note 4) in the electrical characteristics table.
Adjustable Output Regulator
00774409
VOUT = 5V + (5V/R1 + IQ)R2
5V/R1 > 3IQ, load regulation (Lr) ≈ [(R1 + R2)/R1] (Lr of LM78L05)
Current Regulator
00774410
IOUT =(VOUT/R1) + IQ
>I
Q = 1.5mA over line and load changes
5V, 500mA Regulator with Short Circuit Protection
00774411
*Solid tantalum.
**Heat sink Q1.
***Optional: Improves ripple rejection and transient response.
Load Regulation: 0.6% 0
≤ IL ≤ 250mA pulsed with tON = 50ms.
www.national.com
9


Số phần tương tự - LM78L09ITP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM78L09ITPX/NOPB TI1-LM78L09ITPX/NOPB Datasheet
1,014Kb / 21P
[Old version datasheet]   LM78LXX Series 3-Terminal Positive Regulators
LM78L09ITPX/NOPB TI1-LM78L09ITPX/NOPB Datasheet
1,014Kb / 21P
[Old version datasheet]   LM78LXX Series 3-Terminal Positive Regulators
LM78L09ITPXNOPB TI1-LM78L09ITPXNOPB Datasheet
1Mb / 35P
[Old version datasheet]   LM78L 100-mA Fixed Output Linear Regulator
JUNE 2020
More results

Mô tả tương tự - LM78L09ITP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM140L NSC-LM140L Datasheet
143Kb / 6P
   3-Terminal Positive Regulators
logo
Minilogic Device Corpor...
78LXXPRG MINILOGIC-78LXXPRG Datasheet
202Kb / 7P
   3-Terminal Positive Regulators
logo
National Semiconductor ...
LM78L05 NSC-LM78L05 Datasheet
211Kb / 12P
   3-Terminal Positive Regulators
logo
Minilogic Device Corpor...
78LXXPRG MINILOGIC-78LXXPRG_10 Datasheet
200Kb / 6P
   3-Terminal Positive Regulators
logo
National Semiconductor ...
LM342 NSC-LM342 Datasheet
138Kb / 6P
   3-Terminal Positive Regulators
logo
Sipex Corporation
SP7805V-L SIPEX-SP7805V-L Datasheet
391Kb / 10P
   3-Terminal Positive Regulators
SP78XX SIPEX-SP78XX Datasheet
368Kb / 10P
   3-Terminal Positive Regulators
logo
National Semiconductor ...
LM340 NSC-LM340 Datasheet
920Kb / 17P
   3-Terminal Positive Regulators
logo
Texas Instruments
LM341-12 TI1-LM341-12 Datasheet
729Kb / 13P
[Old version datasheet]   3-Terminal Positive Voltage Regulators
logo
GTM CORPORATION
G3U78XXA GTM-G3U78XXA Datasheet
206Kb / 6P
   3-TERMINAL POSITIVE VOLTAGE REGULATORS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com