công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LS-T67K-J1K2-1-Z bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LS-T67K-J1K2-1-Z
Giải thích chi tiết về linh kiện  TOPLED
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LS-T67K-J1K2-1-Z bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - OSRAM GmbH

Back Button LS-T67K-J1K2-1-Z Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LS-T67K-J1K2-1-Z Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LS-T67K-J1K2-1-Z Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LS-T67K-J1K2-1-Z Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LS-T67K-J1K2-1-Z Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LS-T67K-J1K2-1-Z Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LS-T67K-J1K2-1-Z Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LS-T67K-J1K2-1-Z Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LS-T67K-J1K2-1-Z Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 19 page
background image
Version 1.1
LS T67K
2014-01-08
9
Max. Permissible Forward Current
Max. zulässiger Durchlassstrom
IF = f (T)
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f(tp)
D: Duty cycle, TA = 25 °C
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f(tp)
D: Duty cycle, TA = 85 °C
OHL01429
0
I
F
T
0
mA
20
40
60
80 ˚C 100
5
10
15
20
25
T
A
T
S
A
T temp. ambient
S
T temp. solder point
0
A
OHL02041
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.14
p
t
F
I
D
P
t
=
T
P
t
T
F
I
1
0.05
0.5
0.2
0.02
0.1
=
0.01
0.005
D
-5
1
10
-4
10
10
-3
-2
10
10
-1
0
10
10
s
2
10
0
A
OHL02041
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.14
p
t
F
I
D
P
t
=
T
P
t
T
F
I
1
0.05
0.5
0.2
0.02
0.1
=
0.01
0.005
D
-5
1
10
-4
10
10
-3
-2
10
10
-1
0
10
10
s
2
10


Số phần tương tự - LS-T67K-J1K2-1-Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LS-T67K OSRAM-LS-T67K Datasheet
470Kb / 19P
   white PLCC-2 package, colorless clear resin
More results

Mô tả tương tự - LS-T67K-J1K2-1-Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LST67B OSRAM-LST67B Datasheet
438Kb / 19P
   TOPLED
LST67D OSRAM-LST67D Datasheet
756Kb / 20P
   TOPLED
LWTVSG.CB OSRAM-LWTVSG.CB Datasheet
724Kb / 24P
   TOPLED
LST67F OSRAM-LST67F Datasheet
493Kb / 20P
   TOPLED
LW-T67C-S2V1-5K8L OSRAM-LW-T67C-S2V1-5K8L Datasheet
610Kb / 23P
   TOPLED
LTT673 OSRAM-LTT673 Datasheet
479Kb / 22P
   TOPLED
LR-T68F-U1AA-1-1-Z OSRAM-LR-T68F-U1AA-1-1-Z Datasheet
480Kb / 21P
   TOPLED
logo
Siemens Semiconductor G...
LST670 SIEMENS-LST670 Datasheet
496Kb / 8P
   TOPLED
logo
OSRAM GmbH
LG-T676-P1Q2-24-Z OSRAM-LG-T676-P1Q2-24-Z Datasheet
536Kb / 21P
   TOPLED
LS-T676-R1S1-1-Z OSRAM-LS-T676-R1S1-1-Z Datasheet
476Kb / 19P
   TOPLED
LY-T68F-T2V2-35-1-Z OSRAM-LY-T68F-T2V2-35-1-Z Datasheet
482Kb / 22P
   TOPLED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com