công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LS-M676-P2S1-1 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LS-M676-P2S1-1
Giải thích chi tiết về linh kiện  Mini TOPLED
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LS-M676-P2S1-1 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - OSRAM GmbH

Back Button LS-M676-P2S1-1 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LS-M676-P2S1-1 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LS-M676-P2S1-1 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LS-M676-P2S1-1 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LS-M676-P2S1-1 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LS-M676-P2S1-1 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LS-M676-P2S1-1 Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LS-M676-P2S1-1 Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LS-M676-P2S1-1 Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 20 page
background image
2014-10-31
10
Version 1.2
LS M676
Package Outline 9) page 19
Maßzeichnung 9) Seite 19
Approximate Weight:
7 mg
Gewicht:
7 mg
Mark:
bevelled edge (Cathode)
Markierung:
abgeschrägte Ecke (Kathode)
Corrosion robustness:
Test conditions: 40 °C / 90 % rh / 15 ppm H2S /
336 h
= Stricter than IEC 60068-2-43 (H2S) [25°C / 75
% rh / 10 ppm H2S / 21 days]
= Regarding relevant gas (H2S) stricter than EN
60068-2-60 (method 4) [25 °C / 75 % rh / 200
ppb SO2, 200 ppb NO2,10 ppb Cl2 / 21 days]
Korrosionsfestigkeit:
Test Kondition: 40°C / 90 % rh / 15 ppm H2S /
336 h
= Besser als IEC 60068-2-43 (H2S) [25°C / 75 %
rh / 10 ppm H2S / 21 Tage]
= Bezogen auf das Gas (H2S) besser als EN
60068-2-60 (method 4) [25°C / 75 % rh / 200ppb
SO2, 200ppb NO2,10ppb Cl2 / 21 Tage]


Số phần tương tự - LS-M676-P2S1-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LS-M676 OSRAM-LS-M676 Datasheet
188Kb / 15P
   white SMT package
More results

Mô tả tương tự - LS-M676-P2S1-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LS-M67K-H2L1-1-Z OSRAM-LS-M67K-H2L1-1-Z Datasheet
500Kb / 20P
   Mini TOPLED
LG-M67K-G1J2-24-Z OSRAM-LG-M67K-G1J2-24-Z Datasheet
501Kb / 20P
   Mini TOPLED
logo
Siemens Semiconductor G...
LSM670 SIEMENS-LSM670 Datasheet
49Kb / 8P
   Mini TOPLED
logo
OSRAM GmbH
LGM67K OSRAM-LGM67K Datasheet
501Kb / 20P
   Mini TOPLED
LTM673 OSRAM-LTM673 Datasheet
614Kb / 21P
   Mini TOPLED
LG-M676-N2Q1-24-Z OSRAM-LG-M676-N2Q1-24-Z Datasheet
502Kb / 20P
   Mini TOPLED
LSM67K OSRAM-LSM67K Datasheet
500Kb / 20P
   Mini TOPLED
LSM67F OSRAM-LSM67F Datasheet
536Kb / 21P
   Mini TOPLED
LSM670 OSRAM-LSM670 Datasheet
478Kb / 19P
   Mini TOPLED
LAM676 OSRAM-LAM676_18 Datasheet
1Mb / 21P
   Mini TOPLED
LAM67F OSRAM-LAM67F_18 Datasheet
1Mb / 22P
   Mini TOPLED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com