công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LS-A67K-K1L2-1-Z bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LS-A67K-K1L2-1-Z
Giải thích chi tiết về linh kiện  SIDELED
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LS-A67K-K1L2-1-Z bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LS-A67K-K1L2-1-Z Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LS-A67K-K1L2-1-Z Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LS-A67K-K1L2-1-Z Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LS-A67K-K1L2-1-Z Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LS-A67K-K1L2-1-Z Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LS-A67K-K1L2-1-Z Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LS-A67K-K1L2-1-Z Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LS-A67K-K1L2-1-Z Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LS-A67K-K1L2-1-Z Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 19 page
background image
2014-01-08
2
Version 1.3
LS A67K
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Intensity
1) page 18
Ordering Code
Typ:
Lichtstärke 1) Seite 18
Bestellnummer
IF = 2 mA
IV [mcd]
LS A67K-J1L2-1
4.5 ... 18
Q65110A2018
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each
packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LS A67K-J1L2-1 means that only one group J1, J2, K1, K2, L1, L2 will
be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one packing unit.
E. g. LS A67K-J1L2-1 means that only one wavelength group 1 will be shippable. LS A67K-J1L2-1 means that the device will be shipped within the
specified limits as stated on page 5In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5).
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es
wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LS A67K-J1L2-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine
der Helligkeitsgruppen J1, J2, K1, K2, L1, L2 enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt
werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LS A67K-J1L2-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Wellenlängengruppen 1 enthalten ist
(siehe Seite 5). LS A67K-J1L2-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu
gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.


Số phần tương tự - LS-A67K-K1L2-1-Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LS-A67K OSRAM-LS-A67K Datasheet
470Kb / 19P
   white SMT package, colorless clear resin
More results

Mô tả tương tự - LS-A67K-K1L2-1-Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
SFH-325 OSRAM-SFH-325 Datasheet
401Kb / 15P
   SIDELED
LY-A67K-K2M1-26-Z OSRAM-LY-A67K-K2M1-26-Z Datasheet
472Kb / 19P
   SIDELED
LS-A676-P2S1-1-Z OSRAM-LS-A676-P2S1-1-Z Datasheet
448Kb / 19P
   SIDELED
LTA673 OSRAM-LTA673 Datasheet
588Kb / 21P
   SIDELED
LTA67C OSRAM-LTA67C Datasheet
582Kb / 21P
   SIDELED
SFH-325-FA OSRAM-SFH-325-FA Datasheet
396Kb / 14P
   SIDELED
LAA67F OSRAM-LAA67F Datasheet
494Kb / 21P
   SIDELED
LT-A67C-S2U1-35-Z OSRAM-LT-A67C-S2U1-35-Z Datasheet
446Kb / 19P
   SIDELED
LG-A67K-H2K1-24-Z OSRAM-LG-A67K-H2K1-24-Z Datasheet
469Kb / 19P
   SIDELED
logo
Siemens Semiconductor G...
LSA670 SIEMENS-LSA670 Datasheet
61Kb / 8P
   SIDELED
logo
OSRAM GmbH
LR-A67F-U2AB-1-Z OSRAM-LR-A67F-U2AB-1-Z Datasheet
482Kb / 20P
   SIDELED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com