công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LB-Q39E-N1OO-35-1 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LB-Q39E-N1OO-35-1
Giải thích chi tiết về linh kiện  CHIPLED 0603
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LB-Q39E-N1OO-35-1 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - OSRAM GmbH

  LB-Q39E-N1OO-35-1 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LB-Q39E-N1OO-35-1 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LB-Q39E-N1OO-35-1 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LB-Q39E-N1OO-35-1 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LB-Q39E-N1OO-35-1 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LB-Q39E-N1OO-35-1 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LB-Q39E-N1OO-35-1 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LB-Q39E-N1OO-35-1 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LB-Q39E-N1OO-35-1 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 21 page
background image
2015-09-01
4
Version 1.3
LB Q39E
Characteristics (TA = 25 °C; IF = 5 mA)
Kennwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Wavelength at peak emission
Wellenlänge d. emittierten Lichtes
(typ.)
λ
peak
465
nm
Dominant Wavelength
2) page 20
Dominantwellenlänge
2) Seite 20
(min.)
(typ.)
(max.)
λdom
λdom
λdom
464
470
476
nm
nm
nm
Spectral bandwidth at 50% Irel max
Spektrale Bandbreite b. 50% I
rel max
(typ.)
∆λ
22
nm
Viewing angle at 50 % I
V
Abstrahlwinkel bei 50 % I
V
(typ.)
170 (horizontal)
130 (vertical)
°
Forward voltage
3) page 20
Durchlassspannung
3) Seite 20
(min.)
(typ.)
(max.)
VF
VF
VF
2.60
2.85
3.10
V
V
V
Reverse current
Sperrstrom
IR
not designed for
reverse operation
Real thermal resistance junction / ambient 4) page 20 ,
5) page 20
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Umgebung
4) Seite 20 , 5) Seite 20
(max.)
R
th JA real
650
K/W
Real thermal resistance junction / solder point
5) page 20
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad
5) Seite 20
(max.)
Rth JS real
370
K/W
Note:
Individual forward voltage groups see next page
Anm.:
Durchlassspannungsgruppen siehe nächste Seite


Số phần tương tự - LB-Q39E-N1OO-35-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LB-Q39E OSRAM-LB-Q39E Datasheet
1Mb / 21P
   SMT package 0603, colorless diffused resin
More results

Mô tả tương tự - LB-Q39E-N1OO-35-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LWQ38E OSRAM-LWQ38E Datasheet
557Kb / 22P
   CHIPLED 0603
LS-Q976-NR-1 OSRAM-LS-Q976-NR-1 Datasheet
517Kb / 19P
   CHIPLED 0603
logo
Vishay Siliconix
VLMTG1400 VISHAY-VLMTG1400 Datasheet
226Kb / 10P
   Highbright 0603 ChipLED
Rev. 1.2, 25-Jan-18
VLMS1300 VISHAY-VLMS1300 Datasheet
212Kb / 13P
   Highbright 0603 ChipLED
Rev. 1.2, 25-Jul-12
logo
HK TO-GRACE TECHNOLOGY ...
VLMS1300 TO-GRACE-VLMS1300 Datasheet
901Kb / 13P
   Highbright 0603 ChipLED
VLMTG1400 TO-GRACE-VLMTG1400 Datasheet
689Kb / 10P
   Highbright 0603 ChipLED
VLMW1300 TO-GRACE-VLMW1300 Datasheet
581Kb / 8P
   Highbright 0603 ChipLED
logo
Vishay Siliconix
VLMW1301 VISHAY-VLMW1301_V01 Datasheet
208Kb / 8P
   Highbright 0603 ChipLED
01-Jan-2022
VLMS1300 VISHAY-VLMS1300_V01 Datasheet
250Kb / 13P
   Highbright 0603 ChipLED
01-Jan-2022
VLMW1300 VISHAY-VLMW1300 Datasheet
176Kb / 8P
   Highbright 0603 ChipLED
Rev. 1.0, 08-Nov-11
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com