công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STEVAL-ISB038V1T bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STEVAL-ISB038V1T
Giải thích chi tiết về linh kiện  1 W wearable wireless power transmitter based on STWBC-WA
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STEVAL-ISB038V1T bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

  STEVAL-ISB038V1T Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STEVAL-ISB038V1T Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STEVAL-ISB038V1T Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STEVAL-ISB038V1T Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STEVAL-ISB038V1T Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STEVAL-ISB038V1T Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STEVAL-ISB038V1T Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
Revision history
STEVAL-ISB038V1T
6/7
DocID029590 Rev 2
3
Revision history
Table 1: Document revision history
Date
Version
Changes
03-Aug-2016
1
Initial release.
21-Nov-2016
2
Updated board photo on the cover page.


Số phần tương tự - STEVAL-ISB038V1T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STEVAL-ISB038V1 STMICROELECTRONICS-STEVAL-ISB038V1 Datasheet
724Kb / 9P
   1 W wearable wireless power system based on STWBC-WA and STWLC04
November 2016 Rev 3
STEVAL-ISB038V1R STMICROELECTRONICS-STEVAL-ISB038V1R Datasheet
767Kb / 6P
   1 W Wearable wireless charger receiver based on STWLC04
November 2016 Rev 2
More results

Mô tả tương tự - STEVAL-ISB038V1T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STEVAL-ISB038V1 STMICROELECTRONICS-STEVAL-ISB038V1 Datasheet
724Kb / 9P
   1 W wearable wireless power system based on STWBC-WA and STWLC04
November 2016 Rev 3
STEVAL-ISB039V1T STMICROELECTRONICS-STEVAL-ISB039V1T Datasheet
394Kb / 6P
   1 W Wireless power transmitter based on STM32F0
August 2016 Rev 1
STEVAL-ISB038V1R STMICROELECTRONICS-STEVAL-ISB038V1R Datasheet
767Kb / 6P
   1 W Wearable wireless charger receiver based on STWLC04
November 2016 Rev 2
STEVAL-ISB027V1 STMICROELECTRONICS-STEVAL-ISB027V1 Datasheet
355Kb / 6P
   Qi A11 wireless charger transmitter evaluation board based on STWBC
March 2015 Rev 3
STWLC04 STMICROELECTRONICS-STWLC04 Datasheet
1Mb / 18P
   Qi based, 1 W optimized wireless power receiver
September 2016 Rev 2
EVALSTWBC-EP STMICROELECTRONICS-EVALSTWBC-EP Datasheet
2Mb / 4P
   Qi MP-A15 15W wireless charger TX evaluation kit based on STWBC-EP
May 2019
logo
Renesas Technology Corp
SLG7NT41502V RENESAS-SLG7NT41502V Datasheet
832Kb / 10P
   CURIE BASED WEARABLE
February 25, 2022
logo
STMicroelectronics
STEVAL-ISB039V1 STMICROELECTRONICS-STEVAL-ISB039V1 Datasheet
562Kb / 7P
   1 W wireless charger system Tx/Rx based on STM32F0 and STWLC03
September 2016 Rev 1
logo
Dialog Semiconductor
SLG7NT41502 DIALOG-SLG7NT41502 Datasheet
666Kb / 10P
   CURIE BASED WEARABLE
logo
Integrated Device Techn...
P9235A-R IDT-P9235A-R Datasheet
1Mb / 23P
   Wireless Power Transmitter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com