công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STEVAL-ISA114V1 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STEVAL-ISA114V1
Giải thích chi tiết về linh kiện  5 V, 160 mA non-isolated buck converter using VIPer??Plus - VIPER06XS
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STEVAL-ISA114V1 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  STEVAL-ISA114V1 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STEVAL-ISA114V1 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STEVAL-ISA114V1 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STEVAL-ISA114V1 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STEVAL-ISA114V1 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STEVAL-ISA114V1 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STEVAL-ISA114V1 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STEVAL-ISA114V1 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
STEVAL-ISA114V1
Adapter features
DocID025045 Rev 2
3/8
Name
Value
Description
Footprint
Manufacturer
R6
Not mounted
1/4 W resistor
SMD: 0805
Rbl
10 kohm, 1%
1/4 W resistor
SMD: 0805
Panasonic
Figure 1: Circuit schematic
Cf
R1
R4b
R4a
D1
CFB
C2
L1
AC IN
GND
C1
D4
C9
L2
Vout
D3
C8
R5a
R6
DRAIN
COMP
VDD LIM
FB
DRAIN
DRAIN
DRAIN
DRAIN
GND
VIPer06XS
C3
Cc
C7
R3
Rbl
R5b
GND
AM16734v1


Số phần tương tự - STEVAL-ISA114V1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STEVAL-ISA110V1 STMICROELECTRONICS-STEVAL-ISA110V1 Datasheet
1Mb / 10P
   12 V/12 W wide-range non-isolated flyback based on the VIPER26LN
February 2013 Rev 1
STEVAL-ISA111V1 STMICROELECTRONICS-STEVAL-ISA111V1 Datasheet
809Kb / 9P
   Wide-range single-output demonstration board based on the VIPER26HN
December 2012 Rev 1
STEVAL-ISA112V1 STMICROELECTRONICS-STEVAL-ISA112V1 Datasheet
2Mb / 14P
   Complying with EuP Lot 6 requirements
January 2013 Rev 1
STEVAL-ISA113V1 STMICROELECTRONICS-STEVAL-ISA113V1 Datasheet
1Mb / 11P
   Wide range single-output demonstration board based on the VIPER06HS
January 2013 Rev 1
STEVAL-ISA115V1 STMICROELECTRONICS-STEVAL-ISA115V1 Datasheet
119Kb / 4P
   12 V, 150 mA non-isolated buck converter using VIPer??Plus - VIPER06XS
May 2014 Rev 2
More results

Mô tả tương tự - STEVAL-ISA114V1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STEVAL-ISA115V1 STMICROELECTRONICS-STEVAL-ISA115V1 Datasheet
119Kb / 4P
   12 V, 150 mA non-isolated buck converter using VIPer??Plus - VIPER06XS
May 2014 Rev 2
STEVAL-ISA179V1 STMICROELECTRONICS-STEVAL-ISA179V1 Datasheet
219Kb / 4P
   15 V, 0.15 A buck converter using VIPer??Plus ??VIPer0P
March 2016 Rev 1
STEVAL-ISA180V1 STMICROELECTRONICS-STEVAL-ISA180V1 Datasheet
210Kb / 4P
   12 V - 0.6 A flyback isolated converter using VIPer??Plus ??VIPer0P
July 2016 Rev 1
STEVAL-ISA177V1 STMICROELECTRONICS-STEVAL-ISA177V1 Datasheet
273Kb / 4P
   5 V, 0.85 A flyback converter using VIPer??Plus ??VIPer01
September 2016 Rev 2
STEVAL-ISA135V1 STMICROELECTRONICS-STEVAL-ISA135V1 Datasheet
137Kb / 4P
   4 W, 12 V output, isolated flyback converter using VIPer??Plus - VIPER06HS
May 2014 Rev 2
STEVAL-ISA136V1 STMICROELECTRONICS-STEVAL-ISA136V1 Datasheet
253Kb / 4P
   3W, 5V output, isolated flyback converter using VIPer??Plus - VIPER06HN
May 2014 Rev 2
STEVAL-ISA140V1 STMICROELECTRONICS-STEVAL-ISA140V1 Datasheet
190Kb / 4P
   15W, 12V output, isolated flyback converter using VIPer??Plus - VIPER37HE
November 2014 Rev 2
logo
Power Integrations, Inc...
DER-49 POWERINT-DER-49 Datasheet
578Kb / 17P
   3W Non-Isolated Buck-Boost Converter using LNK305P
DER-92 POWERINT-DER-92 Datasheet
251Kb / 14P
   0.5W Non-Isolated Buck-Boost Converter using the LNK302P
logo
STMicroelectronics
STEVAL-ISA196V1 STMICROELECTRONICS-STEVAL-ISA196V1 Datasheet
211Kb / 4P
   5 V / 1.2 A non-isolated flyback converter using VIPerPlus ??VIPer114LS
September 2017 Rev 1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com