công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STEVAL-ILL063V1 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STEVAL-ILL063V1
Giải thích chi tiết về linh kiện  Short-circuit protection
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STEVAL-ILL063V1 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  STEVAL-ILL063V1 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STEVAL-ILL063V1 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STEVAL-ILL063V1 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STEVAL-ILL063V1 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Schematic diagram
STEVAL-ILL063V1
2/4
DocID026227 Rev 2
1
Schematic diagram
Figure 1: STEVAL-ILL063V1 board schematic
fl oating GND (Vin-Vout ) NOT switching
COILCR AFT XAL6060 xx / XAL5050 xx
SMB FLAT
(Vin-Vou t ) < 0 since Vou t > Vin
T1
2
R3
47K
C1
100nF
D1
BZX384-C43
TP1
VIN
TP2
VLED+
RS1
0.28
VLED-
R5
47K
Q1
BC807-16
TP4
DIM
C4
3.3n
L1A
XAL6060 22uH
R4
1K
C3
4.7uF
50V
TP5
GND
C6
NM
C5
100nF
D2
STPS3L60U
L1
NM
U1
LED5000
SW
8
VIN
7
BO OT
1
EP
EP
DIM
2
IN H
3
G ND
6
CO MP
4
FB
5
R2
6K2
C2
15pF
R1
10K


Số phần tương tự - STEVAL-ILL063V1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STEVAL-ILL060V1 STMICROELECTRONICS-STEVAL-ILL060V1 Datasheet
407Kb / 7P
   High brightness LED array driver with diagnostics for automotive
May 2014 Rev 1
STEVAL-ILL061V1 STMICROELECTRONICS-STEVAL-ILL061V1 Datasheet
159Kb / 7P
   High brightness 4x4 RGB LED matrix
October 2013 Rev 1
STEVAL-ILL062V1 STMICROELECTRONICS-STEVAL-ILL062V1 Datasheet
207Kb / 5P
   32 white LEDs
August 2014 Rev 1
STEVAL-ILL064V1 STMICROELECTRONICS-STEVAL-ILL064V1 Datasheet
188Kb / 4P
   BB- boost topology
August 2014 Rev 1
STEVAL-ILL065V1 STMICROELECTRONICS-STEVAL-ILL065V1 Datasheet
162Kb / 4P
   Peak current mode architecture
August 2014 Rev 1
More results

Mô tả tương tự - STEVAL-ILL063V1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
TLE7209-3R INFINEON-TLE7209-3R Datasheet
676Kb / 32P
   Short circuit protection
logo
STMicroelectronics
STEVAL-ILL074V2 STMICROELECTRONICS-STEVAL-ILL074V2 Datasheet
310Kb / 5P
   Short circuit protection
February 2017 Rev 5
logo
Inchange Semiconductor ...
LM7824 ISC-LM7824 Datasheet
236Kb / 2P
   Short circuit protection
logo
STMicroelectronics
L78S STMICROELECTRONICS-L78S Datasheet
983Kb / 35P
   Short circuit protection
March 2014 Rev 8
logo
Astec America, Inc
ASA ASTEC-ASA Datasheet
115Kb / 2P
   Short circuit protection
logo
STMicroelectronics
STEVAL-ISA089V1 STMICROELECTRONICS-STEVAL-ISA089V1 Datasheet
78Kb / 4P
   Short-circuit protection
April 2011 Rev 1
STEVAL-ILL074V1 STMICROELECTRONICS-STEVAL-ILL074V1 Datasheet
291Kb / 5P
   Short circuit protection
March 2016 Rev 3
L149H STMICROELECTRONICS-L149H Datasheet
119Kb / 6P
   SHORT CIRCUIT PROTECTION
logo
PEAK electronics GmbH
P6LG-053R3EK PEAK-P6LG-053R3EK Datasheet
149Kb / 3P
   Short Circuit Protection
logo
Central Technologies
CTDD3220DF-D1R5K-3MW CT-CTDD3220DF-D1R5K-3MW Datasheet
277Kb / 2P
   Continuous Short Circuit Protection
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com