công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GS1085CE3.3 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện GS1085CE3.3
Giải thích chi tiết về linh kiện  3A Low Dropout Positive Adjustable Regulator
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

GS1085CE3.3 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Vishay Siliconix

  GS1085CE3.3 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix GS1085CE3.3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix GS1085CE3.3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix GS1085CE3.3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix GS1085CE3.3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix GS1085CE3.3 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
Document Number 74821
www.vishay.com
24-May-02
5
GS1085
Vishay
formerly General Semiconductor
Ratings and
Characteristic Curves (TA = 25°C unless otherwise noted)
--0.1
1.5A
0.1A
--0.05
0
0.05
0.1
40
80
120
160
200
Fig. 7 – Load Transient Response
Time (
µs)
0
VIN = 5V
CIN = 1µF
COUT = 10µF (Tantalum)
VOUT = 3.3V
--100
7.0
6.0
--50
0
50
10
20
30
40
50
Fig. 8 – Line Transient Response
Time (
µs)
0
COUT = 10µF (Tantalum)
VOUT = 3.3V
GS1085Cxx xxx
Package Type
T: TO-220
M: TO-263
E: TO-252
Output Voltage
Default: Adj.
1.8: 1.8V
2.5: 2.5V
3.3: 3.3V
Ordering Information


Số phần tương tự - GS1085CE3.3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
GS1085L ETC-GS1085L Datasheet
1Mb / 11P
   3A Low Dropout Voltage Regulator
Version_1.2
GS1085LD ETC-GS1085LD Datasheet
1Mb / 11P
   3A Low Dropout Voltage Regulator
Version_1.2
GS1085LD15F ETC-GS1085LD15F Datasheet
1Mb / 11P
   3A Low Dropout Voltage Regulator
Version_1.2
GS1085LD18F ETC-GS1085LD18F Datasheet
1Mb / 11P
   3A Low Dropout Voltage Regulator
Version_1.2
GS1085LD25F ETC-GS1085LD25F Datasheet
1Mb / 11P
   3A Low Dropout Voltage Regulator
Version_1.2
More results

Mô tả tương tự - GS1085CE3.3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Linear Technology
RH1085MK LINER-RH1085MK_15 Datasheet
78Kb / 2P
   3A Low Dropout Positive Adjustable Regulator
logo
Analog Intergrations Co...
AIC1085 AIC-AIC1085 Datasheet
59Kb / 7P
   3A LOW DROPOUT POSITIVE ADJUSTABLE REGULATOR
logo
International Rectifier
IRU1030 IRF-IRU1030 Datasheet
70Kb / 11P
    3A LOW DROPOUT POSITIVE ADJUSTABLE REGULATOR
logo
Linear Technology
RH1085 LINER-RH1085_15 Datasheet
83Kb / 6P
   3A Low Dropout Positive Adjustable Regulator
RH1085MK LINER-RH1085MK Datasheet
72Kb / 2P
   3A Low Dropout Positive Adjustable Regulator
RH1085 LINER-RH1085 Datasheet
64Kb / 4P
   3A Low Dropout Positive Adjustable Regulator
logo
E-Tech Electronics LTD
GU1085 ETL-GU1085 Datasheet
260Kb / 4P
   3A Low Dropout Positive Adjustable or Fixed-Mode Regulator
logo
Advanced Power Electron...
APE1085 A-POWER-APE1085 Datasheet
209Kb / 10P
   3A Low Dropout Positive Adjustable or Fixed-Mode Regulator
logo
GTM CORPORATION
GE1085 GTM-GE1085 Datasheet
229Kb / 4P
   3A Low Dropout Positive Adjustable or Fixed-Mode Regulator
GU1085 GTM-GU1085 Datasheet
258Kb / 4P
   3A Low Dropout Positive Adjustable or Fixed-Mode Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com