công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC1502 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Teledyne Technologies Incorporated

tên linh kiện MC1502
Giải thích chi tiết về linh kiện  10 TO 1500 MHz TO-8 DOUBLE-MC1502 BALANCED MIXER
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TELEDYNE [Teledyne Technologies Incorporated]
Trang chủ  http://www.teledynemicrowave.com
Logo TELEDYNE - Teledyne Technologies Incorporated

MC1502 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Teledyne Technologies Incorporated

  MC1502 Datasheet HTML 1Page - Teledyne Technologies Incorporated MC1502 Datasheet HTML 2Page - Teledyne Technologies Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
TYPICAL PERFORMANCE
650-691-9800 • Fax: 650-962-6845 • Updates: www.teledynemicrowave.com • microwave@teledyne.com
0
-20
-40
-60
-80
-4
Isolation (L to I) vs. Frequency1
0.3
0.6
0.9
1.2
1.35
1.5
0.01
0.15
0.3
0.6
0.9
1.2
1.35
1.5
- 10
-30
-50
-70
-90
Isolation (L to R) vs. Frequency1
F REQUENCY - GHz
F REQUENCY - GHz
0.01
0.15
0.3
0.6
0.9
1.2
1.35
1.5
L P
t VSWR
F
2
0.15
0.3
0.6
0.9
1.2
1.35
1.5
I
0.15
0.3
0.6
0.9
1.2
1.35
1.5
0.9
1.2
1.35
1.5
KEY: +25
°C
+85
°C
-55
°C
F
L
at +7 d Bm
F
L
at +7 dB m
5
4
3
2
1
0
7.0
21.3
8.2
24.2
22.4
12.0
25.6
11.5
29.0
29.7
F
L
F
MC1502
-40
-
Conversion Loss vs. LO Drive Level 3
-4
-6
-8
-10
-12
L O DRIVE - dBm
0
1
2
4
6
8
10
12
14
16
18
19
20
0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.35
1.5
0.15
0.3
0.6
0.9
1.2
1.35
1.5
-
-50
-
0.15
0.3
0.6
0.9
1.2
1.35
1.5
3
0.15
0.3
0.6
0.9
1.2
1.35
1.5
I
0.15
0.3
0.6
0.9
1.2
1.35
1.5
0.15
0.3
0.6
0.9
1.2
1.35
1.5
K
+
(
7.0
21.3
8.2
24.2
22.4
12.0
25.6
11.5
29.0
29.7
F
L
F
-40
-
0.01
0.3
0.6
0.9
1.2
1.35
1.5
Conversion Loss vs. Input Frequency 4
-4
-5
-6
-7
-8
FREQUENCY - GHz
0.15
0.3
0.6
0.9
1.2
1.35
1.5
-
-50
-
0.15
0.3
0.6
0.9
1.2
1.35
1.5
3
0.15
0.3
0.6
0.9
1.2
1.35
1.5
IF – 30 MHz
2
0.15
0.3
0.6
0.9
1.2
1.35
1.5
0.15
0.3
0.6
0.9
1.2
1.35
1.5
K
+
(
7.0
21.3
8.2
24.2
22.4
12.0
25.6
11.5
29.0
29.7
F
L
F
-40
-
0.3
0.6
0.9
1.2
1.35
1.5
0.15
0.3
0.6
0.9
1.2
1.35
1.5
-
-50
-
0.15
0.3
0.6
0.9
1.2
1.35
1.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
L-Port VSWR vs. Frequency 2
FREQUENCY - GHz
0.01
0.15
0.3
0.6
0.9
1.2
1.35
1.5
I
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
R-Port VSWR vs. Frequency 2
FREQUENCY - GHz
0.01
0.15
0.3
0.6
0.9
1.2
1.35
1.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
I-Port VSWR vs. Frequency 2
FREQUENCY - GHz
0
0.15
0.3
0.6
0.9
1.2
1.35
1.5
+
F
L
– 0.8 GHz a t +7 dBm
F
L
– 0.8 GHz a t +7 dBm
F
L
at +7 d Bm
F
7.0
21.3
8.2
24.2
22.4
12.0
25.6
11.5
29.0
29.7
F
L
F
1 Level of the f
L signal fed through to the R- and I-ports with respect to the level of the fL signal
at the L-port.
2 VSWR of the I- and R-ports in a 50-ohm system. Some variation in the R-port VSWR will occur
as a function of the L-port frequency as shown above.
3 The minimum recommended drive level is +4 dBm. The maximum recommended
drive level is +18 dBm.
4 Conversion loss of the mixer when used in an SSB system. The frequency ordinate
refers to the R-port (fR) with fI at 30 MHz. Data plotted with an fL level of +7.0 dBm.
-40
-
0.3
0.6
0.9
1.2
1.35
1.5
0.15
0.3
0.6
0.9
1.2
1.35
1.5
-
0.3
0.6
0.9
1.2
1.35
1.5
3
0.15
0.3
0.6
0.9
1.2
1.35
1.5
I
0.3
0.6
0.9
1.2
1.35
1.5
0.15
0.3
0.6
0.9
1.2
1.35
1.5
K
+
5
4
3
2
1
0
Harmonic Intermodulation Products
(single tone)
HARMONICS OF f
L
7 9 . 9
8 1 . 3
7 6 . 4
7 6 . 9
7 5 . 0
7 5 . 4
7 2 . 7
7 4 . 9
7 0 . 6
6 9 . 4
7 0 . 6
6 7 . 7
6 5 . 4
7 2 . 7
6 4 . 8
6 9 . 5
6 5 . 4
6 8 . 1
7 5 . 1
7 1 . 5
7 2 . 3
6 5 . 8
7 2 . 9
6 7 . 1
5 3 . 3
5 4 . 4
5 4 . 2
5 5 . 4
5 7 . 4
5 5 . 1
4 7 . 5
4 8 . 6
5 1 . 0
4 5 . 6
5 8 . 5
4 4 . 1
46.3
39.8
46.0
39.9
54.4
41.4
53.1
42.8
50.3
43.0
57.9
47.3
18.1
0.0
25.8
14.6
32.4
22.8
1 6 . 8
0 . 0
2 8 . 4
2 0 . 0
3 4 . 1
3 5 . 9
7.0
21.3
8.2
24.2
22.4
12.0
25.6
11.5
29.0
29.7
0
1
2
3
4
5
F
R
= 410 MHz @ -10 dBm
F
L
= 500 MHz
F
L
@ +7 dBm
F
L
@ +10 dBm
-40
-
-4
0.3
0.6
0.9
1.2
1.35
1.5
0.15
0.3
0.6
0.9
1.2
1.35
1.5
-
-50
-
0.15
0.3
0.6
0.9
1.2
1.35
1.5
3
0.15
0.3
0.6
0.9
1.2
1.35
1.5
I
0.15
0.3
0.6
0.9
1.2
1.35
1.5
0.15
0.3
0.6
0.9
1.2
1.35
1.5
K
+
7.0
21.3
8.2
24.2
22.4
12.0
25.6
11.5
29.0
29.7
F
L
F
IP3
-40
-
-4
0.3
0.6
0.9
1.2
1.35
1.5
0.15
0.3
0.6
0.9
1.2
1.35
1.5
-
-50
-
0.15
0.3
0.6
0.9
1.2
1.35
1.5
3
0.15
0.3
0.6
0.9
1.2
1.35
1.5
I
0.15
0.3
0.6
0.9
1.2
1.35
1.5
0.15
0.3
0.6
0.9
1.2
1.35
1.5
K
+
(
7.0
21.3
8.2
24.2
22.4
12.0
25.6
11.5
29.0
29.7
F
L
F
F
R
= 410, 414 MHz @ -1 0 dBm
F
L
= 500 MHz @ +10 d Bm
Vertical Scale: 10 dB/DIV


Số phần tương tự - MC1502

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
MC1502 ETC1-MC1502 Datasheet
169Kb / 2P
   10 TO 1500 MHz TO-8 DOUBLE-BALANCED MIXER
More results

Mô tả tương tự - MC1502

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
MC1507 ETC1-MC1507 Datasheet
169Kb / 2P
   10 TO 1500 MHz TO-8 DOUBLE-BALANCED MIXER
MC1502 ETC1-MC1502 Datasheet
169Kb / 2P
   10 TO 1500 MHz TO-8 DOUBLE-BALANCED MIXER
logo
Teledyne Technologies I...
MC1505 TELEDYNE-MC1505 Datasheet
169Kb / 2P
   10 TO 1500 MHz TO-8 DOUBLE-MC1505 BALANCED MIXER
MC1507 TELEDYNE-MC1507 Datasheet
180Kb / 2P
   10 TO 1500 MHz TO-8 DOUBLE-MC1507 BALANCED MIXER
logo
M/A-COM Technology Solu...
MD-149 MA-COM-MD-149 Datasheet
75Kb / 3P
   Double-Balanced Mixer, 10 - 1500 MHz
logo
Tyco Electronics
MD-M149 MACOM-MD-M149 Datasheet
134Kb / 3P
   Double-Balanced Mixer, 10 - 1500 MHz
MDS-148 MACOM-MDS-148 Datasheet
217Kb / 3P
   Double-Balanced Mixer, 10 - 1500 MHz
MDS-149 MACOM-MDS-149 Datasheet
217Kb / 3P
   Double-Balanced Mixer, 10 - 1500 MHz
logo
M/A-COM Technology Solu...
MD-148 MA-COM-MD-148 Datasheet
60Kb / 3P
   Double-Balanced Mixer, 10 - 1500 MHz
logo
Tyco Electronics
MD20-0018-S MACOM-MD20-0018-S Datasheet
42Kb / 1P
   Double Balanced Mixer 5 - 1500 MHz
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com