công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MMBTH10 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

tên linh kiện MMBTH10
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon Epitaxial Planar Transistor
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BILIN [Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited]
Trang chủ  http://www.galaxycn.com
Logo BILIN - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

MMBTH10 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

  MMBTH10_13 Datasheet HTML 1Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited MMBTH10_13 Datasheet HTML 2Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited MMBTH10_13 Datasheet HTML 3Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited MMBTH10_13 Datasheet HTML 4Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
Production specification
Silicon Epitaxial Planar Transistor
MMBTH10
C125
www.gmicroelec.com
Rev.A
1
FEATURES
High transition frequency.
Power dissipation.(PC=350mW).
APPLICATIONS
VHF/UHF Transistor.
SOT-23
ORDERING INFORMATION
Type No.
Marking
Package Code
MMBTH10
3EM
SOT-23
MAXIMUM RATING @ Ta=25℃ unless otherwise specified
Symbol
Parameter
Value
Units
VCBO
Collector-Base Voltage
30
V
VCEO
Collector-Emitter Voltage
25
V
VEBO
Emitter-Base Voltage
3
V
IC
Collector Current -Continuous
50
mA
PC
Collector Dissipation
350
mW
Tj,Tstg
Junction and Storage Temperature
-55 to +150
Pb
Lead-free


Số phần tương tự - MMBTH10_13

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Commercial Compon...
MMBTH10 MCC-MMBTH10_13 Datasheet
211Kb / 2P
   NPN VHF/UHF Transistors
More results

Mô tả tương tự - MMBTH10_13

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
SS8050W BILIN-SS8050W Datasheet
160Kb / 4P
   Silicon Epitaxial Planar Transistor
STD123 BILIN-STD123 Datasheet
268Kb / 4P
   Silicon Epitaxial Planar Transistor
2SC3356W BILIN-2SC3356W Datasheet
164Kb / 4P
   Silicon Epitaxial Planar Transistor
2SC4081W BILIN-2SC4081W Datasheet
217Kb / 4P
   Silicon Epitaxial Planar Transistor
2SC4097W BILIN-2SC4097W Datasheet
133Kb / 3P
   Silicon Epitaxial Planar Transistor
2SC4177W BILIN-2SC4177W Datasheet
271Kb / 4P
   Silicon Epitaxial Planar Transistor
2SD596 BILIN-2SD596 Datasheet
264Kb / 4P
   Silicon Epitaxial Planar Transistor
KTA1298 BILIN-KTA1298 Datasheet
216Kb / 4P
   Silicon Epitaxial Planar Transistor
2SB709A_0712 BILIN-2SB709A_0712 Datasheet
190Kb / 4P
   Silicon Epitaxial Planar Transistor
2SC1654_0712 BILIN-2SC1654_0712 Datasheet
268Kb / 4P
   Silicon Epitaxial Planar Transistor
2SC2411_0712 BILIN-2SC2411_0712 Datasheet
189Kb / 4P
   Silicon Epitaxial Planar Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com