công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MTB09N06F3 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Cystech Electonics Corp.

tên linh kiện MTB09N06F3
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
Trang chủ  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.

MTB09N06F3 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Cystech Electonics Corp.

  MTB09N06F3 Datasheet HTML 1Page - Cystech Electonics Corp. MTB09N06F3 Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. MTB09N06F3 Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. MTB09N06F3 Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp. MTB09N06F3 Datasheet HTML 5Page - Cystech Electonics Corp. MTB09N06F3 Datasheet HTML 6Page - Cystech Electonics Corp. MTB09N06F3 Datasheet HTML 7Page - Cystech Electonics Corp. MTB09N06F3 Datasheet HTML 8Page - Cystech Electonics Corp. MTB09N06F3 Datasheet HTML 9Page - Cystech Electonics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
CYStech Electronics Corp.
Spec. No. : C912F3
Issued Date : 2017.03.30
Revised Date :
Page No. : 3/9
MTB09N06F3
CYStek Product Specification
Characteristics (TC=25
°C, unless otherwise specified)
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Test Conditions
Static
BVDSS
60
-
-
VGS=0V, ID=250μA
VGS(th)
1
-
2.5
V
VDS = VGS, ID=250μA
GFS
-
30
-
S
VDS =5V, ID=20A
IGSS
-
-
±
100
nA
VGS=±30V
-
-
1
VDS =48V, VGS =0V
IDSS
-
-
10
μA
VDS =48V, VGS =0V, Tj=55
°C
-
6.4
8
VGS =10V, ID=30A
*RDS(ON)
-
7.8
10.5
VGS =4.5V, ID=20A
Dynamic
*Qg
-
39.6
-
*Qgs
-
5
-
*Qgd
-
12.4
-
nC
ID=20A, VDS=30V, VGS=10V
*td(ON)
-
13.4
-
*tr
-
20.6
-
*td(OFF)
-
49.4
-
*tf
-
15.4
-
ns
VDD=30V, ID=20A, VGS=10V, RG=3Ω
Ciss
-
1678
-
Coss
-
264
-
Crss
-
142
-
pF
VGS=0V, VDS=30V, f=1MHz
Rg
-
2.4
-
Ω
f=1MHz
Source-Drain Diode
*IS
-
-
60
A
*VSD
-
0.85
1.2
V
IS=30A, VGS=0V
*trr
-
18.3
-
ns
*Qrr
-
13.6
-
nC
IF=30A, VGS=0V, dIF/dt=100A/μs
*Pulse Test : Pulse Width
≤300μs, Duty Cycle≤2%


Số phần tương tự - MTB09N06F3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cystech Electonics Corp...
MTB09N06FP CYSTEKEC-MTB09N06FP Datasheet
414Kb / 8P
   N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
MTB09N06FP-0-UB-S CYSTEKEC-MTB09N06FP-0-UB-S Datasheet
414Kb / 8P
   N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - MTB09N06F3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microsemi Corporation
MSAFA75N10C MICROSEMI-MSAFA75N10C Datasheet
83Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
logo
GTM CORPORATION
GP9973 GTM-GP9973 Datasheet
335Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GE20N03 GTM-GE20N03 Datasheet
296Kb / 5P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G2304A GTM-G2304A Datasheet
371Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G111K GTM-G111K Datasheet
366Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G138 GTM-G138 Datasheet
324Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G301K GTM-G301K Datasheet
296Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G2N7002K GTM-G2N7002K Datasheet
368Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GE85T03 GTM-GE85T03 Datasheet
246Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GE88L02 GTM-GE88L02 Datasheet
253Kb / 5P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GE40N03 GTM-GE40N03 Datasheet
251Kb / 5P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com