công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MTB9D0P03H8-0-T6-G bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Cystech Electonics Corp.

tên linh kiện MTB9D0P03H8-0-T6-G
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
Trang chủ  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.

MTB9D0P03H8-0-T6-G bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Cystech Electonics Corp.

Back Button MTB9D0P03H8-0-T6-G Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. MTB9D0P03H8-0-T6-G Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. MTB9D0P03H8-0-T6-G Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp. MTB9D0P03H8-0-T6-G Datasheet HTML 5Page - Cystech Electonics Corp. MTB9D0P03H8-0-T6-G Datasheet HTML 6Page - Cystech Electonics Corp. MTB9D0P03H8-0-T6-G Datasheet HTML 7Page - Cystech Electonics Corp. MTB9D0P03H8-0-T6-G Datasheet HTML 8Page - Cystech Electonics Corp. MTB9D0P03H8-0-T6-G Datasheet HTML 9Page - Cystech Electonics Corp. MTB9D0P03H8-0-T6-G Datasheet HTML 10Page - Cystech Electonics Corp. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
CYStech Electronics Corp.
Spec. No. : C050H8
Issued Date : 2017.04.05
Revised Date : 2017.04.10
Page No. : 6/11
MTB9D0P03H8
CYStek Product Specification
Typical Characteristics(Cont.)
Typical Transfer Characteristics
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
01
2345
678
9
10
-VGS, Gate-Source Voltage(V)
VDS=-10V
Single Pulse Power Rating, Junction to Ambient
(Note on page 2)
0
50
100
150
200
250
300
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
Pulse Width(s)
TJ(MAX)=150°C
TA=25°C
RθJA=23°C/W
Maximum Drain Current vs Case Temperature
0
10
20
30
40
50
60
25
50
75
100
125
150
175
TC, Case Temperature(°C)
VGS=-10V, RθJC=2.5°C/W
Maximum Safe Operating Area
0.1
1
10
100
1000
0.1
1
10
100
-VDS, Drain-Source Voltage(V)
DC
10ms
100ms
1ms
100
μs
RDSON
Limited
TC=25°C, VGS=-10V,Tj=150°C
RθJC=2.5°C/W, Single Pulse
Single Pulse Maximum Power Dissipation
0
100
200
300
400
500
600
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
Pulse Width(s)
TJ(MAX)=150°C
TC=25°C
RθJC=2.5°C/W


Số phần tương tự - MTB9D0P03H8-0-T6-G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cystech Electonics Corp...
MTB9D0P03J3 CYSTEKEC-MTB9D0P03J3 Datasheet
399Kb / 9P
   P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
MTB9D0P03J3-0-T3-G CYSTEKEC-MTB9D0P03J3-0-T3-G Datasheet
399Kb / 9P
   P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
MTB9D0P03Q8 CYSTEKEC-MTB9D0P03Q8 Datasheet
420Kb / 9P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
MTB9D0P03Q8-0-T3-G CYSTEKEC-MTB9D0P03Q8-0-T3-G Datasheet
420Kb / 9P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
MTB9D0P03V8 CYSTEKEC-MTB9D0P03V8 Datasheet
447Kb / 9P
   P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - MTB9D0P03H8-0-T6-G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
GTM CORPORATION
G3401 GTM-G3401 Datasheet
308Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GP4953 GTM-GP4953 Datasheet
301Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GM162 GTM-GM162 Datasheet
365Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G2U4407 GTM-G2U4407 Datasheet
298Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G3J14 GTM-G3J14 Datasheet
377Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G1333 GTM-G1333 Datasheet
352Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GJ9585 GTM-GJ9585 Datasheet
236Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GI20P02 GTM-GI20P02 Datasheet
245Kb / 5P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GI405 GTM-GI405 Datasheet
253Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GSS4913 GTM-GSS4913 Datasheet
290Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GSS4955 GTM-GSS4955 Datasheet
350Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com