công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MTB012C04Q8 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Cystech Electonics Corp.

tên linh kiện MTB012C04Q8
Giải thích chi tiết về linh kiện  N- and P-Channel Enhancement Mode MOSFET
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
Trang chủ  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.

MTB012C04Q8 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Cystech Electonics Corp.

  MTB012C04Q8 Datasheet HTML 1Page - Cystech Electonics Corp. MTB012C04Q8 Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. MTB012C04Q8 Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. MTB012C04Q8 Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp. MTB012C04Q8 Datasheet HTML 5Page - Cystech Electonics Corp. MTB012C04Q8 Datasheet HTML 6Page - Cystech Electonics Corp. MTB012C04Q8 Datasheet HTML 7Page - Cystech Electonics Corp. MTB012C04Q8 Datasheet HTML 8Page - Cystech Electonics Corp. MTB012C04Q8 Datasheet HTML 9Page - Cystech Electonics Corp. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
CYStech Electronics Corp.
Spec. No. : C049Q8
Issued Date : 2017.04.24
Revised Date :
Page No. : 5/12
MTB012C04Q8
CYStek Product Specification
Typical Characteristics(Cont.) : Q1( N-channel)
Capacitance vs Drain-to-Source Voltage
10
100
1000
0
5
10
15
20
25
30
VDS, Drain-Source Voltage(V)
C oss
Ciss
Crss
Threshold Voltage vs Junction Tempearture
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
-75 -50 -25
0
25
50
75 100 125 150 175
Tj, Junction Temperature(°C)
ID=250
μA
ID=1mA
Forward Transfer Admittance vs Drain Current
0.01
0.1
1
10
100
0.001
0.01
0.1
1
10
ID, Drain Current(A)
VDS=10V
Pulsed
Ta=25°C
Gate Charge Characteristics
0
2
4
6
8
10
02
46
8
10
12
14
Qg, Total Gate Charge(nC)
ID=8.3A
VDS=15V
Maximum Safe Operating Area
0.01
0.1
1
10
100
0.01
0.1
1
10
100
VDS, Drain-Source Voltage(V)
DC
10ms
1ms
100
μs
RDS(ON)
Limited
TA=25°C, Tj=150°C, VGS=10V
RθJA=62°C/W,Single Pulse
1s
100ms
Maximum Drain Current vs Junction Temperature
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
25
50
75
100
125
150
175
TJ, Junction Temperature(°C)
TA=25°C, Tj=150°C,VGS=10V
RθJA=62°C/W


Số phần tương tự - MTB012C04Q8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cystech Electonics Corp...
MTB012N04J3 CYSTEKEC-MTB012N04J3 Datasheet
401Kb / 9P
   N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
MTB012N04J3-0-T3-G CYSTEKEC-MTB012N04J3-0-T3-G Datasheet
401Kb / 9P
   N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
MTB012N04Q8 CYSTEKEC-MTB012N04Q8 Datasheet
486Kb / 9P
   N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
MTB012N04Q8 DOINGTER-MTB012N04Q8 Datasheet
1Mb / 5P
   N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
logo
Cystech Electonics Corp...
MTB012N04Q8-0-T3-G CYSTEKEC-MTB012N04Q8-0-T3-G Datasheet
486Kb / 9P
   N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - MTB012C04Q8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cystech Electonics Corp...
MTC4103N8J CYSTEKEC-MTC4103N8J Datasheet
593Kb / 13P
   N- AND P-Channel Enhancement Mode MOSFET
MTC4503N8J CYSTEKEC-MTC4503N8J Datasheet
594Kb / 13P
   N- AND P-Channel Enhancement Mode MOSFET
MTC7540BDH8 CYSTEKEC-MTC7540BDH8_16 Datasheet
759Kb / 14P
   N- AND P-Channel Enhancement Mode MOSFET
MTBA6C12H8 CYSTEKEC-MTBA6C12H8 Datasheet
1Mb / 13P
   N- AND P-Channel Enhancement Mode MOSFET
MTB20C06KQ8 CYSTEKEC-MTB20C06KQ8 Datasheet
877Kb / 13P
   N- AND P-Channel Enhancement Mode MOSFET
MTBA5C10H8 CYSTEKEC-MTBA5C10H8 Datasheet
535Kb / 13P
   N- AND P-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
FutureWafer Tech Co.,Lt...
FM2058NPK FUTUREWAFER-FM2058NPK Datasheet
1Mb / 9P
   N and P Channel Enhancement Mode MOSFET
13-DEC-2021 V 2.1
logo
Cystech Electonics Corp...
MTC4703H8 CYSTEKEC-MTC4703H8 Datasheet
722Kb / 14P
   N- AND P-Channel Enhancement Mode MOSFET
MTC4603H8 CYSTEKEC-MTC4603H8 Datasheet
729Kb / 14P
   N- and P-Channel Enhancement Mode MOSFET
MTC4203BN8J CYSTEKEC-MTC4203BN8J Datasheet
408Kb / 13P
   N- AND P-Channel Enhancement Mode MOSFET
MTC6601N6 CYSTEKEC-MTC6601N6 Datasheet
514Kb / 12P
   N- AND P-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com