công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MTB020N03V8-0-T6-G bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Cystech Electonics Corp.

tên linh kiện MTB020N03V8-0-T6-G
Giải thích chi tiết về linh kiện  N -Channel Enhancement Mode Power MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
Trang chủ  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.

MTB020N03V8-0-T6-G bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Cystech Electonics Corp.

  MTB020N03V8-0-T6-G Datasheet HTML 1Page - Cystech Electonics Corp. MTB020N03V8-0-T6-G Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. MTB020N03V8-0-T6-G Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. MTB020N03V8-0-T6-G Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp. MTB020N03V8-0-T6-G Datasheet HTML 5Page - Cystech Electonics Corp. MTB020N03V8-0-T6-G Datasheet HTML 6Page - Cystech Electonics Corp. MTB020N03V8-0-T6-G Datasheet HTML 7Page - Cystech Electonics Corp. MTB020N03V8-0-T6-G Datasheet HTML 8Page - Cystech Electonics Corp. MTB020N03V8-0-T6-G Datasheet HTML 9Page - Cystech Electonics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
CYStech Electronics Corp.
Spec. No. : C737V8
Issued Date : 2017.03.06
Revised Date :
Page No. : 2/9
MTB020N03V8
CYStek Product Specification
Absolute Maximum Ratings (TC=25
°C, unless otherwise noted)
Parameter
Symbol
Limits
Unit
Drain-Source Voltage
VDS
30
Gate-Source Voltage
VGS
±
20
V
Continuous Drain Current @ VGS=10V, TC=25
°C
18
Continuous Drain Current @ VGS=10V, TC=100
°C
11.4
Continuous Drain Current @ VGS=10V, TA=25
°C
10
Continuous Drain Current @ VGS=10V, TA=70
°C
ID
8
Pulsed Drain Current *1
IDM
72
Single Pulse Avalanche Current
IAS
18
A
Single Pulse Avalanche Current @ L=0.1mH, VGS=10V, VDD=15V *2
EAS
16.2
mJ
Total Power Dissipation @TC=25℃
8
Total Power Dissipation @TA=25℃
PD
2.5
W
Operating Junction and Storage Temperature Range
Tj, Tstg
-55~+150
°C
Note : *1
. Pulse width limited by maximum junction temperature
*2. 100% tested by conditions of L=0.1mH, IAS=6A, VGS=10V, VDD=15V
Thermal Data
Parameter
Symbol
Value
Unit
Thermal Resistance, Junction-to-case, max
RθJC
16
Thermal Resistance, Junction-to-ambient, max
RθJA
50 *
°C/W
* Surface mounted on a 1 in² pad of 2oz copper.
Electrical Characteristics
(Tj=25
°C, unless otherwise noted)
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Test Conditions
Static
BVDSS
30
-
-
V
VGS=0V, ID=250μA
ΔBVDSS/ΔTj
-
0.02
-
V/℃
Reference to 25 , I
D
=1mA
VGS(th)
1
-
2.5
V
VDS=VGS, ID=250μA
IGSS
-
-
±100
nA
VGS=±20V, VDS=0V
-
-
1
VDS=24V, VGS=0V
IDSS
-
-
25
μA
VDS=24V, VGS=0V, Tj=125℃
-
14
18
ID=10A, VGS=10V
*RDS(ON)
-
17.5
25
m
Ω
ID=8A, VGS=4.5V
*GFS
-
3.8
-
S
VDS=10V, ID=1A
Dynamic
Ciss
-
492
-
Coss
-
67
-
Crss
-
49
-
pF
VDS=25V, VGS=0V, f=1MHz
td(ON)
-
5.8
-
tr
-
16.6
-
td(OFF)
-
31.2
-
tf
-
7.6
-
ns
VDS=15V, ID=1A, VGS=10V, RG=6Ω


Số phần tương tự - MTB020N03V8-0-T6-G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
MTB020N03V8 DOINGTER-MTB020N03V8 Datasheet
1Mb / 4P
   N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
More results

Mô tả tương tự - MTB020N03V8-0-T6-G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microsemi Corporation
MSAFA75N10C MICROSEMI-MSAFA75N10C Datasheet
83Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
logo
GTM CORPORATION
GP9973 GTM-GP9973 Datasheet
335Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GE20N03 GTM-GE20N03 Datasheet
296Kb / 5P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G2304A GTM-G2304A Datasheet
371Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G111K GTM-G111K Datasheet
366Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G138 GTM-G138 Datasheet
324Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G301K GTM-G301K Datasheet
296Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G2N7002K GTM-G2N7002K Datasheet
368Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GE85T03 GTM-GE85T03 Datasheet
246Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GE88L02 GTM-GE88L02 Datasheet
253Kb / 5P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GE40N03 GTM-GE40N03 Datasheet
251Kb / 5P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com