công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADG636 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADG636
Giải thích chi tiết về linh kiện  1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage CMOS 5 V/5 V/3 V Dual SPDT Switch
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADG636 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Analog Devices

Back Button ADG636 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADG636 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADG636 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADG636 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADG636 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADG636 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADG636 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADG636 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADG636 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
REV. 0
ADG636
–10–
SD
VDD
VS
GND
CL
1nF
VOUT
RS
VDD
SW ON
VIN
SW OFF
VOUT
QINJ = CL
VOUT
VOUT
VSS
VSS
SW ON
VIN
SW OFF
SW ON
SW OFF
SW OFF
CHARGE INJECTION =
VOUT
CL
DECODER
A2
A1
EN
Test Circuit 7. Charge Injection
VS
VOUT
50
NETWORK
ANALYZER
GND
VDD
S
D
50
OFF ISOLATION = 20 LOG
VOUT
VS
0.1 F
0.1 F
VSS
VDD
VSS
RL
50
Test Circuit 8. Off Isolation
GND
VDD
D
CHANNEL-TO-CHANNEL CROSSTALK = 20 LOG
VOUT
VS
0.1 F
0.1 F
VSS
VDD
VSS
RL
50
NETWORK
ANALYZER
VOUT
VS
50
S1
S2
RL
50
Test Circuit 10. Channel-to-Channel Crosstalk
VS
VOUT
50
NETWORK
ANALYZER
GND
VDD
S
D
INSERTION LOSS = 20 LOG
VOUT WITH SWITCH
VOUT WITHOUT SWITCH
0.1 F
0.1 F
VSS
VDD
VSS
RL
50
Test Circuit 9. Bandwidth


Số phần tương tự - ADG636

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG636 AD-ADG636 Datasheet
498Kb / 16P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage
REV. B
ADG636YRU AD-ADG636YRU Datasheet
498Kb / 16P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, CMOS, 짹5 V/5 V/3 V Dual SPDT Switch
REV. B
ADG636YRU-REEL AD-ADG636YRU-REEL Datasheet
498Kb / 16P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, CMOS, 짹5 V/5 V/3 V Dual SPDT Switch
REV. B
ADG636YRUZ-REEL1 AD-ADG636YRUZ-REEL1 Datasheet
498Kb / 16P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, CMOS, 짹5 V/5 V/3 V Dual SPDT Switch
REV. B
ADG636YRUZ-REEL71 AD-ADG636YRUZ-REEL71 Datasheet
498Kb / 16P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, CMOS, 짹5 V/5 V/3 V Dual SPDT Switch
REV. B
More results

Mô tả tương tự - ADG636

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG636YRU-REEL AD-ADG636YRU-REEL Datasheet
498Kb / 16P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, CMOS, 짹5 V/5 V/3 V Dual SPDT Switch
REV. B
ADG604YRUZ AD-ADG604YRUZ Datasheet
162Kb / 12P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage CMOS 5,-5 V/5 V/3 V 4-Channel Multiplexer
REV. 0
logo
Vishay Siliconix
DG9234E VISHAY-DG9234E_V01 Datasheet
277Kb / 12P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, 5 V / 3 V, Dual SPST Analog Switches
08-Feb-17
DG9232E VISHAY-DG9232E Datasheet
276Kb / 12P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, 5 V / 3 V, Dual SPST Analog Switches
Rev. A, 25-Jul-16
logo
Analog Devices
ADG604 AD-ADG604 Datasheet
155Kb / 12P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage CMOS 짹5 V/5 V/3 V 4-Channel Multiplexer
REV. 0
ADG611 AD-ADG611_09 Datasheet
361Kb / 16P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, CMOS, 짹5 V/5 V/3 V, Quad SPST Switches
REV. A
ADG611 AD-ADG611 Datasheet
152Kb / 12P
   1 pC Chanrge Injection, 100 pA Leakage, CMOS -5 V/5 V/3 V Quad SPST Switches
REV. 0
logo
Vishay Siliconix
DG636 VISHAY-DG636_10 Datasheet
192Kb / 13P
   0.5 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, Dual SPDT Analog Switch
Rev. D, 02-Aug-10
DG636 VISHAY-DG636_V01 Datasheet
240Kb / 15P
   0.5 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, Dual SPDT Analog Switch
01-Jan-2022
DG636 VISHAY-DG636 Datasheet
190Kb / 10P
   0.5 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, Dual SPDT Analog Switch
Rev. B, 04-Feb-08
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com