công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AD5162BRM10 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Analog Devices |
|
AD5162BRM10 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Analog Devices |
9 / 20 page AD5162 Rev. A | Page 9 of 20 –2.0 –1.5 –1.0 –0.5 0 0.5 1.0 1.5 2.0 128 96 32 64 0 160 192 224 256 CODE (DECIMAL) RAB = 10kΩ VDD = 2.7V TA = –40°C, +25°C, +85°C, +125°C VDD = 5.5V TA = –40°C, +25°C, +85°C, +125°C Figure 9. R-INL vs. Code vs. Temperature –0.5 –0.4 –0.3 –0.2 –0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 128 96 32 64 0 160 192 224 256 CODE (DECIMAL) VDD = 2.7V, 5.5V; TA = –40°C, +25°C, +85°C, +125°C RAB = 10kΩ Figure 10. R-DNL vs. Code vs. Temperature –2.0 –1.5 –1.0 –0.5 0 0.5 1.0 1.5 2.0 TEMPERATURE (°C) –40 –25 –10 5 20 35 50 65 80 95 110 125 VDD = 5.5V, VA = 5.0V RAB = 10kΩ VDD = 2.7V, VA = 2.7V Figure 11. Full-Scale Error vs. Temperature 0 0.75 1.50 2.25 3.00 3.75 4.50 TEMPERATURE (°C) –40 –25 –10 5 20 35 50 65 80 95 110 125 VDD = 5.5V, VA = 5.0V RAB = 10kΩ VDD = 2.7V, VA = 2.7V Figure 12. Zero-Scale Error vs. Temperature 0.1 1 10 –40 –7 26 59 92 125 TEMPERATURE (°C) VDD = 5V VDD = 3V Figure 13. Supply Current vs. Temperature –20 0 20 40 60 80 100 120 128 96 32 64 0 160 192 224 256 CODE (DECIMAL) RAB = 10kΩ VDD = 2.7V TA = –40°C TO +85°C, –40°C TO +125°C VDD = 5.5V TA = –40°C TO +85°C, –40°C TO +125°C Figure 14. Rheostat Mode Tempco ∆RWB/∆T vs. Code |
Số phần tương tự - AD5162BRM10 |
|
Mô tả tương tự - AD5162BRM10 |