công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2N2411 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Central Semiconductor Corp

tên linh kiện 2N2411
Giải thích chi tiết về linh kiện  PNP SILICON TRANSISTOR
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CENTRAL [Central Semiconductor Corp]
Trang chủ  http://www.centralsemi.com
Logo CENTRAL - Central Semiconductor Corp

2N2411 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Central Semiconductor Corp

  2N2411 Datasheet HTML 1Page - Central Semiconductor Corp 2N2411 Datasheet HTML 2Page - Central Semiconductor Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
(CONTINUED ON REVERSE SIDE)
R0
2N2411
2N2412
PNP SILICON TRANSISTOR
JEDEC TO-18 CASE
DATA SHEET
DESCRIPTION:
The CENTRAL SEMICONDUCTOR 2N2411, 2N2412 types are PNP Saturated Switching Transistors designed
for high speed switching applications.
MAXIMUM RATINGS:
SYMBOL
UNITS
Collector-Base Voltage
VCBO
25
V
Collector-Emitter Voltage
VCEO
15
V
Emitter-Base Voltage
VEBO
5.0
V
Collector Current
IC
100
mA
Power Dissipation
PD
0.5
W
Power Dissipation (TC=25°C)
PD
1.2
W
Operating and Storage
Junction Temperature
TJ,Tstg
-65 to +200
°C
Thermal Resistance
ΘJA
350
°C/W
Thermal Resistance
ΘJC
146
°C/W
ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
2N2411
2N2412
SYMBOL
TEST CONDITIONS
MIN
MAX
MIN
MAX
UNITS
ICES
VCE=15V
10
10
nA
ICES
VCE=15V, TA=150°C
10
10
µA
IEBO
VEB=5.0V
10
µA
BVCBO
IC=10µA
25
25
V
BVCEO
IC=10mA
15
15
V
VCE(SAT)
IC=10mA, IB=1.0mA
0.2
0.2
V
VBE(SAT)
IC=10mA, IB=1.0mA
0.7
0.9
0.7
0.9
V
hFE
VCE=0.5V, IC=50µA
10
20
hFE
VCE=0.5V, IC=10mA
20
60
40
120
hFE
VCE=0.5V, IC=10mA, TA=-55°C
10
20
hFE
VCE=1.0V, IC=50mA
10
20
hfe
VCE=10V, IC=10mA, f=100MHz
1.4
1.4
Cob
VCB=5.0V, IE=0, f=1.0MHz
5.0
5.0
pF
Cib
VEB=0.5V, IC=0, f=1.0MHz
8.0
8.0
pF


Số phần tương tự - 2N2411

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Central Semiconductor C...
2N2411 CENTRAL-2N2411 Datasheet
33Kb / 1P
   Small Signal Transistors
logo
Seme LAB
2N2411X SEME-LAB-2N2411X Datasheet
14Kb / 1P
   Bipolar PNP Device in a Hermetically sealed TO18
More results

Mô tả tương tự - 2N2411

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
BD234 STMICROELECTRONICS-BD234 Datasheet
62Kb / 4P
   SILICON PNP TRANSISTOR
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HMPS6562 HSMC-HMPS6562 Datasheet
38Kb / 4P
   PNP SILICON TRANSISTOR
logo
AUK corp
SRA2201M AUK-SRA2201M Datasheet
52Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
SRA2201SF AUK-SRA2201SF Datasheet
51Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
SRA2202UF AUK-SRA2202UF Datasheet
193Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
SRA2204S AUK-SRA2204S Datasheet
52Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
SRA2206 AUK-SRA2206 Datasheet
49Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
SRA2206EF AUK-SRA2206EF Datasheet
44Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
SRA2206SF AUK-SRA2206SF Datasheet
44Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
STN2907 AUK-STN2907 Datasheet
226Kb / 4P
   PNP Silicon Transistor
STS8550 AUK-STS8550 Datasheet
96Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com