công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMPZ3928B bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện SMPZ3928B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount Power Voltage-Regulating Diodes
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SMPZ3928B bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  SMPZ3928B Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SMPZ3928B Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SMPZ3928B Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SMPZ3928B Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SMPZ3928B Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
SMPZ39XB thru SMPZ3940B
www.vishay.com
Vishay General Semiconductor
Revision: 29-May-12
4
Document Number: 88482
For technical questions within your region: DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
Fig. 5 - Typical Transient Temperature Coefficients
Fig. 6 - Typical Junction Capacitance
Fig. 7 - Typical Zener Impedance
PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS in inches (millimeters)
50
40
30
20
10
0
0
20304050
VZ - Zener Voltage (V)
V
Z at IZT
10
10 000
1000
100
10
0
100
VBR - Breakdown Voltage (V)
Measured at Zero Bias
10
Measured at V
Z/2
1000
100
10
10
15
20
25
30
35
40
45
1
I
Z = 1 mA
I
Z = 20 mA
I
Z = 10 mA
VZ - Zener Voltage (V)
I
Z(rms) = 0.1 IZ(DC)
0.000 (0.00)
0.012 (0.30)
0.013 (0.35)
0.004 (0.10)
0.018 (0.45)
0.006 (0.15)
0.045 (1.15)
0.033 (0.85)
0.036 (0.91)
0.024 (0.61)
0.016 (0.40)
0.032 (0.80)
0.053 (1.35)
0.041 (1.05)
0.012 (0.30) REF.
0.105
(2.67)
0.025
(0.635)
0.100
(2.54)
0.030
(0.762)
0.050
(1.27)
Cathode Band
0.142 (3.61)
0.126 (3.19)
0.158 (4.00)
0.146 (3.70)
0.086 (2.18)
0.074 (1.88)
0.087 (2.20)
0.103 (2.60)
DO-220AA (SMP)


Số phần tương tự - SMPZ3928B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bel Fuse Inc.
SMP BEL-SMP Datasheet
542Kb / 2P
   SURFACE MOUNT POWER CROSS PROTECTION FUSE
logo
Isabellenhütte Heu...
SMP ISABELLENHUETTE-SMP Datasheet
1Mb / 4P
   Precision resistors
logo
List of Unclassifed Man...
SMP-02V-B(N)C ETC2-SMP-02V-B(N)C Datasheet
133Kb / 5P
   2.5mm pitch/Disconnectable Crimp style wire-to-wire connectors
SMP-02V-BC ETC2-SMP-02V-BC Datasheet
133Kb / 5P
   2.5mm pitch/Disconnectable Crimp style wire-to-wire connectors
SMP-02V-NC ETC2-SMP-02V-NC Datasheet
133Kb / 5P
   2.5mm pitch/Disconnectable Crimp style wire-to-wire connectors
More results

Mô tả tương tự - SMPZ3928B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SMAZ5945B-E3 VISHAY-SMAZ5945B-E3 Datasheet
96Kb / 5P
   Surface Mount Power Voltage-Regulating Diodes
Revision: 12-Jan-15
SMAZ5919B VISHAY-SMAZ5919B_V01 Datasheet
108Kb / 5P
   Surface Mount Power Voltage-Regulating Diodes
01-Jan-2022
SMAZ5941B-E3 VISHAY-SMAZ5941B-E3 Datasheet
94Kb / 5P
   Surface Mount Power Voltage-Regulating Diodes
Revision: 25-May-12
SMAZ5919B VISHAY-SMAZ5919B Datasheet
107Kb / 5P
   Surface Mount Power Voltage-Regulating Diodes
Revision: 20-Oct-08
SMZJ3807B-E3 VISHAY-SMZJ3807B-E3 Datasheet
106Kb / 4P
   Surface Mount Power Voltage-Regulating Diodes
Revision: 25-May-12
PTV3.9B VISHAY-PTV3.9B Datasheet
90Kb / 4P
   Surface Mount Power Voltage-Regulating Diodes
Revision: 25-May-12
SMBZ5919B VISHAY-SMBZ5919B Datasheet
110Kb / 5P
   Surface Mount Power Voltage-Regulating Diodes
Revision: 20-Oct-08
SMZG3788 VISHAY-SMZG3788 Datasheet
97Kb / 4P
   Surface Mount Power Voltage-Regulating Diodes
Revision: 20-Sep-07
SMZJ3800B-E3 VISHAY-SMZJ3800B-E3 Datasheet
107Kb / 4P
   Surface Mount Power Voltage-Regulating Diodes
Revision: 25-May-12
SMZG3788 VISHAY-SMZG3788_08 Datasheet
99Kb / 4P
   Surface Mount Power Voltage-Regulating Diodes
Revision: 22-Oct-08
SMZJ3788 VISHAY-SMZJ3788 Datasheet
104Kb / 4P
   Surface Mount Power Voltage-Regulating Diodes
Revision: 22-Oct-08
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com