công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMPZ39XB bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện SMPZ39XB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount Power Voltage-Regulating Diodes
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SMPZ39XB bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SMPZ39XB Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SMPZ39XB Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SMPZ39XB Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SMPZ39XB Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SMPZ39XB Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
SMPZ39XB thru SMPZ3940B
www.vishay.com
Vishay General Semiconductor
Revision: 29-May-12
3
Document Number: 88482
For technical questions within your region: DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
RATINGS AND CHARACTERISTICS CURVES
(TA = 25 °C unless otherwise noted)
Fig. 1 - Steady State Power Derating
Fig. 2 - Typical Zener Voltage
Fig. 3 - Typical Zener Voltage
Fig. 4 - Typical temperature Coefficients
ORDERING INFORMATION (Example)
PREFERRED P/N
UNIT WEIGHT (g)
PREFERRED PACKAGE CODE
BASE QUANTITY
DELIVERY MODE
SMPZ3919B-M3/84A
0.024
84A
3000
7" diameter plastic tape and reel
SMPZ3919B-M3/85A
0.024
85A
10 000
13" diameter plastic tape and reel
T
A
T
L
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
0
25
50
75
100
125
150
Temperature (°C)
100
10
1
02
6
10
0.1
VZ - Zener Voltage (V)
15
8
4
37
9
100
10
1
020
40
60
0.1
VZ - Zener Voltage (V)
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0
5.0
6.0
6.5
7.0
VZ - Zener Voltage (V)
V
Z at IZT
5.5


Số phần tương tự - SMPZ39XB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bel Fuse Inc.
SMP BEL-SMP Datasheet
542Kb / 2P
   SURFACE MOUNT POWER CROSS PROTECTION FUSE
logo
Isabellenhütte Heu...
SMP ISABELLENHUETTE-SMP Datasheet
1Mb / 4P
   Precision resistors
logo
List of Unclassifed Man...
SMP-02V-B(N)C ETC2-SMP-02V-B(N)C Datasheet
133Kb / 5P
   2.5mm pitch/Disconnectable Crimp style wire-to-wire connectors
SMP-02V-BC ETC2-SMP-02V-BC Datasheet
133Kb / 5P
   2.5mm pitch/Disconnectable Crimp style wire-to-wire connectors
SMP-02V-NC ETC2-SMP-02V-NC Datasheet
133Kb / 5P
   2.5mm pitch/Disconnectable Crimp style wire-to-wire connectors
More results

Mô tả tương tự - SMPZ39XB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SMAZ5945B-E3 VISHAY-SMAZ5945B-E3 Datasheet
96Kb / 5P
   Surface Mount Power Voltage-Regulating Diodes
Revision: 12-Jan-15
SMAZ5919B VISHAY-SMAZ5919B_V01 Datasheet
108Kb / 5P
   Surface Mount Power Voltage-Regulating Diodes
01-Jan-2022
SMAZ5941B-E3 VISHAY-SMAZ5941B-E3 Datasheet
94Kb / 5P
   Surface Mount Power Voltage-Regulating Diodes
Revision: 25-May-12
SMAZ5919B VISHAY-SMAZ5919B Datasheet
107Kb / 5P
   Surface Mount Power Voltage-Regulating Diodes
Revision: 20-Oct-08
SMZJ3807B-E3 VISHAY-SMZJ3807B-E3 Datasheet
106Kb / 4P
   Surface Mount Power Voltage-Regulating Diodes
Revision: 25-May-12
PTV3.9B VISHAY-PTV3.9B Datasheet
90Kb / 4P
   Surface Mount Power Voltage-Regulating Diodes
Revision: 25-May-12
SMBZ5919B VISHAY-SMBZ5919B Datasheet
110Kb / 5P
   Surface Mount Power Voltage-Regulating Diodes
Revision: 20-Oct-08
SMZG3788 VISHAY-SMZG3788 Datasheet
97Kb / 4P
   Surface Mount Power Voltage-Regulating Diodes
Revision: 20-Sep-07
SMZJ3800B-E3 VISHAY-SMZJ3800B-E3 Datasheet
107Kb / 4P
   Surface Mount Power Voltage-Regulating Diodes
Revision: 25-May-12
SMZG3788 VISHAY-SMZG3788_08 Datasheet
99Kb / 4P
   Surface Mount Power Voltage-Regulating Diodes
Revision: 22-Oct-08
SMZJ3788 VISHAY-SMZJ3788 Datasheet
104Kb / 4P
   Surface Mount Power Voltage-Regulating Diodes
Revision: 22-Oct-08
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com