công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BZX384B16-G bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện BZX384B16-G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon planar Zener diodes
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

BZX384B16-G bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  BZX384B16-G Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix BZX384B16-G Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix BZX384B16-G Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix BZX384B16-G Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix BZX384B16-G Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix BZX384B16-G Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix BZX384B16-G Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix BZX384B16-G Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
BZX384-G-Series
www.vishay.com
Vishay Semiconductors
Rev. 1.6, 14-Oct-16
4
Document Number: 83335
For technical questions within your region: DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
TYPICAL CHARACTERISTICS (Tamb = 25 °C, unless otherwise specified)
Fig. 1 - Forward Characteristics
Fig. 2 - Admissible Power Dissipation vs.
Ambient Temperature
Fig. 3 - Dynamic Resistance vs. Zener Current
Fig. 4 - Dynamic Resistance vs. Zener Current
Fig. 5 - Dynamic Resistance vs. Zener Current
Fig. 6 - Thermal Differential Resistance vs. Zener Voltage
18114
mA
103
102
10-1
10-2
10-3
10-4
10-5
10
1
I
F
V
F
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1V
T
J = 100 °C
T
J = 25 °C
18192
250
200
150
100
50
0
mW
P
tot
0
100
200 °C
T
amb
18117
1000
5
4
3
2
5
4
3
2
100
1
r
zj
0.1
25
2
5
110
I
Z
T
J = 25 °C
2.7
5
4
3
2
10
25
100 mA
3.6
4.7
5.1
5.6
Ω
18119
100
5
4
3
2
5
4
3
2
10
r
zj
0.1
25
2
5
110
I
Z
1
25
100 mA
Ω
T
J = 25 °C
33
27
22
18
15
12
10
6.8/8.2
6.2
18120
103
7
5
4
3
2
7
5
4
3
2
10
Ω
0.1
23
4 5
23
4 5
110
mA
R
zj
I
Z
T
j = 25 °C
47 + 51
43
39
36
102
18121
103
5
4
3
2
5
4
3
2
102
1
R
zth
5
4
3
2
10
Ω
1
23
4 5
23
4 5
10
100 V
V
Z at IZ = 5 mA
negative
positive
Δ
Δ
V
Z
T
j
R
zth = RthA x VZ x


Số phần tương tự - BZX384B16-G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
BZX384B16-V VISHAY-BZX384B16-V Datasheet
111Kb / 9P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.6, 17-May-06
BZX384B16-V VISHAY-BZX384B16-V Datasheet
108Kb / 8P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.8, 22-Nov-11
BZX384B16-V VISHAY-BZX384B16-V Datasheet
105Kb / 8P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.8, 22-Nov-11
More results

Mô tả tương tự - BZX384B16-G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Semtech Corporation
1N5221 SEMTECH-1N5221 Datasheet
296Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
General Semiconductor
ZMM1 GE-ZMM1 Datasheet
351Kb / 8P
   Silicon Planar Zener Diodes
logo
GOOD-ARK Electronics
1N746 GOOD-ARK-1N746 Datasheet
33Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Surge Components
MM3Z5221B SURGE-MM3Z5221B Datasheet
665Kb / 4P
   Silicon Planar Zener Diodes
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
1SMA4728A-330V-SMAF YFWDIODE-1SMA4728A-330V-SMAF_17 Datasheet
413Kb / 3P
   Silicon Planar Zener Diodes
logo
Nanjing International G...
1N5221 DGNJDZ-1N5221 Datasheet
88Kb / 3P
   Silicon Planar Zener Diodes
ZMM5221 DGNJDZ-ZMM5221 Datasheet
148Kb / 3P
   Silicon Planar Zener Diodes
logo
Vishay Siliconix
MMBZ4681-G VISHAY-MMBZ4681-G Datasheet
89Kb / 4P
   Silicon planar Zener diodes
Rev. 1.0, 01-Mar-13
logo
Chongqing Pingwei Enter...
BZV85C2V7 CHONGQING-BZV85C2V7 Datasheet
61Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
BZX84B2V4 SEMTECH_ELEC-BZX84B2V4 Datasheet
228Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
1N5220 SEMTECH_ELEC-1N5220 Datasheet
218Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com